Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IRF5210SPBF Fiches technique(PDF) 6 Page - International Rectifier

No de pièce IRF5210SPBF
Description  HEXFET Power MOSFET
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF5210SPBF Fiches technique(HTML) 6 Page - International Rectifier

Back Button IRF5210SPBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF5210SPBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF5210SPBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF5210SPBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF5210SPBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF5210SPBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF5210SPBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF5210SPBF Datasheet HTML 9Page - International Rectifier IRF5210SPBF Datasheet HTML 10Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 10 page
background image
IRF5210S/LPbF
6
www.irf.com
Fig 14b. Gate Charge Test Circuit
Fig 14a. Basic Gate Charge Waveform
Fig 13. Maximum Avalanche Energy
vs.DrainCurrent
QG
QGS
QGD
VG
Charge
-10V
D.U.T.
VDS
ID
IG
-3mA
VGS
.3
µF
50K
.2
µF
12V
Current Regulator
Same Type as D.U.T.
Current Sampling Resistors
Fig 12b. Unclamped Inductive Waveforms
Fig 12a. Unclamped Inductive Test Circuit
tp
V(BR)DSS
IAS
RG
IAS
0.01
tp
D.U.T
L
VDS
VDD
DRIVER
A
15V
-20V
25
50
75
100
125
150
Starting TJ , Junction Temperature (°C)
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
ID
TOP
-8.7A
-14A
BOTTOM -23A


Numéro de pièce similaire - IRF5210SPBF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRF5210SPBF IRF-IRF5210SPBF Datasheet
316Kb / 10P
   Advanced Process Technology
logo
Inchange Semiconductor ...
IRF5210SPBF ISC-IRF5210SPBF Datasheet
318Kb / 2P
   isc P-Channel MOSFET Transistor
logo
International Rectifier
IRF5210SPBF IRF-IRF5210SPBF_15 Datasheet
316Kb / 10P
   Advanced Process Technology
More results

Description similaire - IRF5210SPBF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRF7316 IRF-IRF7316 Datasheet
237Kb / 7P
   HEXFET POWER MOSFET
IRF6215 IRF-IRF6215 Datasheet
125Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRF530NS IRF-IRF530NS Datasheet
618Kb / 10P
   HEXFET Power MOSFET
IRLMS2002 IRF-IRLMS2002 Datasheet
95Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRFH5301PBF IRF-IRFH5301PBF Datasheet
309Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRLR8726PBF IRF-IRLR8726PBF_09 Datasheet
360Kb / 11P
   HEXFET Power MOSFET
IRLML2502GPBF IRF-IRLML2502GPBF Datasheet
180Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRF7304QPBF IRF-IRF7304QPBF_10 Datasheet
248Kb / 9P
   HEXFET POWER MOSFET
IRFS3107-7PPBF IRF-IRFS3107-7PPBF Datasheet
320Kb / 9P
   HEXFET Power MOSFET
IRFH5106PBF IRF-IRFH5106PBF Datasheet
339Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRFH5406PBF IRF-IRFH5406PBF Datasheet
305Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com