Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IRF3315LPBF Fiches technique(PDF) 9 Page - International Rectifier

No de pièce IRF3315LPBF
Description  HEXFET Power MOSFET
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF3315LPBF Fiches technique(HTML) 9 Page - International Rectifier

Back Button IRF3315LPBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF3315LPBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF3315LPBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF3315LPBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF3315LPBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF3315LPBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF3315LPBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF3315LPBF Datasheet HTML 9Page - International Rectifier IRF3315LPBF Datasheet HTML 10Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 10 page
background image
IRF3315S/LPbF
www.irf.com
9
TO-262 Part Marking Information
TO-262 Package Outline
Dimensions are shown in millimeters (inches)
ASSE MB L Y
LOT CODE
RE CT IF IE R
INT E RNAT IONAL
AS S E MB L E D ON WW 19, 1997
Note: "P" in as s embly line
pos ition indicates "L ead-F ree"
IN T HE AS S E MB LY LINE "C"
LOGO
T HIS IS AN IRL 3103L
L OT CODE 1789
EXAMPL E:
LINE C
DAT E CODE
WEEK 19
YE AR 7 = 1997
PART NUMB E R
PART NUMB E R
LOGO
LOT CODE
ASSE MB L Y
INT E RNAT IONAL
RE CT IF IER
PRODUCT (OPT IONAL)
P = DE S IGNAT E S L E AD-F REE
A = ASSE MB L Y SIT E CODE
WEEK 19
YE AR 7 = 1997
DAT E CODE
OR


Numéro de pièce similaire - IRF3315LPBF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRF3315LPBF IRF-IRF3315LPBF Datasheet
391Kb / 11P
   ADVANCED PROCESS TECHNOLOGY
More results

Description similaire - IRF3315LPBF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRF7316 IRF-IRF7316 Datasheet
237Kb / 7P
   HEXFET POWER MOSFET
IRF6215 IRF-IRF6215 Datasheet
125Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRF530NS IRF-IRF530NS Datasheet
618Kb / 10P
   HEXFET Power MOSFET
IRLMS2002 IRF-IRLMS2002 Datasheet
95Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRFH5301PBF IRF-IRFH5301PBF Datasheet
309Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRLR8726PBF IRF-IRLR8726PBF_09 Datasheet
360Kb / 11P
   HEXFET Power MOSFET
IRLML2502GPBF IRF-IRLML2502GPBF Datasheet
180Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRF7304QPBF IRF-IRF7304QPBF_10 Datasheet
248Kb / 9P
   HEXFET POWER MOSFET
IRFS3107-7PPBF IRF-IRFS3107-7PPBF Datasheet
320Kb / 9P
   HEXFET Power MOSFET
IRFH5106PBF IRF-IRFH5106PBF Datasheet
339Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRFH5406PBF IRF-IRFH5406PBF Datasheet
305Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com