Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
2N4401 Fiches technique(PDF) 5 Page - Fairchild Semiconductor |
|
2N4401 Fiches technique(HTML) 5 Page - Fairchild Semiconductor |
5 / 7 page Typical Common Emitter Characteristics (f = 1.0kHz) Common Emitter Characteristics 0 10203040 5060 0 2 4 6 8 I - COLLECTOR CURRENT (mA) V = 10 V CE C T = 25 C A o hoe h re h fe h ie Common Emitter Characteristics 0 20406080 100 0 0.4 0.8 1.2 1.6 2 2.4 T - AMBIENT TEMPERATURE ( C) V = 10 V CE A I = 10 mA C hoe hre hfe hie o Common Emitter Characteristics 0 5 10 15 20 25 30 35 0.75 0.8 0.85 0.9 0.95 1 1.05 1.1 1.15 1.2 1.25 1.3 V - COLLECTOR VOLTAGE (V) CE T = 25 C A o hoe h re h fe h ie I = 10 mA C NPN General Purpose Amplifier (continued) |
Numéro de pièce similaire - 2N4401 |
|
Description similaire - 2N4401 |