Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
TL431K-T92-B Fiches technique(PDF) 5 Page - Unisonic Technologies |
|
TL431K-T92-B Fiches technique(HTML) 5 Page - Unisonic Technologies |
5 / 6 page TL431 LINEAR INTEGRATED CIRCUIT UNISONIC TECHNOLOGIES CO., LTD 5 of 6 www.unisonic.com.tw QW-R103-003,R TYPICAL CHARACTERISTICS (Cont.) Temperature 2.52 2.51 2.5 2.49 2.48 2.47 2.46 2.45 0 20 40 60 80 100 120 140 100p 1n 10n 100n 1μ 10μ Load Capacitance, CL A VKA=Vref B VKA=5.0V@IK=10mA C VKA=10V@IK=10mA D VKA=15V@IK=10mA Ta=25℃ A B C D unstable stable stable |
Numéro de pièce similaire - TL431K-T92-B |
|
Description similaire - TL431K-T92-B |