Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
MC34065-H Fiches technique(PDF) 10 Page - ON Semiconductor |
|
MC34065-H Fiches technique(HTML) 10 Page - ON Semiconductor |
10 / 18 page MC34065−H, L http://onsemi.com 10 Figure 15. Representative Block Diagram + − − + − + + − + − − + − + 12 13 14 5 4 2 3 1 15 7 6 10 11 Vref Sync Input RT CT Voltage Feedback 1 Compensation 1 Enable Input Voltage Feedback 2 Compensation 2 Vin =15V VCC 16 Q2 RS Current Sense 2 Drive Output 2 Current Sense 1 Drive Output 1 RS Q1 10 10 10 10 Gnd 8 Drive Gnd 9 = Sink Only Positive True Logic 1.0V R S Q R R PWM Latch 2 S R Q Current Sense Comparator 2 2R Error Amp 2 Error Amp 1 Vref 250 μA 1.0mA 1.0V R 1.0mA Oscillator 3.6V + − 20k Internal Bias Reference Regulator R R 2.5V PWM Latch 1 VCC UVLO + − Current Sense Comparator 1 Vref UVLO 2R |
Numéro de pièce similaire - MC34065-H_06 |
|
Description similaire - MC34065-H_06 |