Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
74AVC16374DGGRE4 Fiches technique(PDF) 8 Page - Texas Instruments |
|
74AVC16374DGGRE4 Fiches technique(HTML) 8 Page - Texas Instruments |
8 / 18 page www.ti.com Operating Characteristics SN74AVC16374 16-BIT EDGE-TRIGGERED D-TYPE FLIP-FLOP WITH 3-STATE OUTPUTS SCES158H – DECEMBER 1998 – REVISED MARCH 2005 T A = 25°C VCC = 1.8 V VCC = 2.5 V VCC = 3.3 V PARAMETER TEST CONDITIONS UNIT TYP TYP TYP Outputs enabled 74 81 89 Power dissipation Cpd CL = 0, f = 10 MHz pF capacitance Outputs disabled 52 57 63 8 |
Numéro de pièce similaire - 74AVC16374DGGRE4 |
|
Description similaire - 74AVC16374DGGRE4 |