Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
BD135 Fiches technique(PDF) 3 Page - STMicroelectronics |
|
BD135 Fiches technique(HTML) 3 Page - STMicroelectronics |
3 / 4 page DIM. mm inch MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. A 7.4 7.8 0.291 0.307 B 10.5 10.8 0.413 0.425 b 0.7 0.9 0.028 0.035 b1 0.40 0.65 0.015 0.025 C 2.4 2.7 0.094 0.106 c1 1.0 1.3 0.039 0.051 D 15.4 16.0 0.606 0.630 e 2.2 0.087 e3 4.4 0.173 F 3.8 0.150 G 3 3.2 0.118 0.126 H 2.54 0.100 H2 2.15 0.084 I 1.27 0.05 O 0.3 0.011 V10 o 10 o 0016114/B SOT-32 (TO-126) MECHANICAL DATA 1: Base 2: Collector 3: Emitter BD135 / BD139 3/4 |
Numéro de pièce similaire - BD135_01 |
|
Description similaire - BD135_01 |