Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
UPG2162T5N Fiches technique(PDF) 4 Page - California Eastern Labs |
|
UPG2162T5N Fiches technique(HTML) 4 Page - California Eastern Labs |
4 / 8 page EVALUATION CIRCUIT Vcont2 OUT1 (TX) 6 5 4 1 2 3 OUT2 (RX) Vcont1 1 000 pF ANT1 1 000 pF 4 pF 4 pF 4 pF ANT2 4 pF The application circuits and their parameters are for reference only and are not intended for use in actual design-ins. Data Sheet PG10632EJ01V0DS 4 µPG2162T5N |
Numéro de pièce similaire - UPG2162T5N |
|
Description similaire - UPG2162T5N |