Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IRF6626 Fiches technique(PDF) 6 Page - International Rectifier

No de pièce IRF6626
Description  DirectFET TM Power MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF6626 Fiches technique(HTML) 6 Page - International Rectifier

  IRF6626 Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF6626 Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF6626 Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF6626 Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF6626 Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF6626 Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF6626 Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF6626 Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF6626 Datasheet HTML 9Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 9 page
background image
IRF6626
6
www.irf.com
D.U.T.
VDS
ID
IG
3mA
VGS
.3
µF
50K
.2
µF
12V
Current Regulator
Same Type as D.U.T.
Current Sampling Resistors
+
-
Fig 15a. Gate Charge Test Circuit
Fig 15b. Gate Charge Waveform
Fig 16b. Unclamped Inductive Waveforms
tp
V(BR)DSS
IAS
Fig 16a. Unclamped Inductive Test Circuit
Fig 17b. Switching Time Waveforms
V
GS
V
DS
90%
10%
t
d(on)
t
d(off)
t
r
t
f
Fig 17a. Switching Time Test Circuit
V
GS
Pulse Width < 1µs
Duty Factor < 0.1%
V
DD
V
DS
L
D
D.U.T
+
-
RG
IAS
0.01
tp
D.U.T
L
VDS
+
- VDD
DRIVER
A
15V
20V
VGS
Vds
Vgs
Id
Vgs(th)
Qgs1 Qgs2
Qgd
Qgodr


Numéro de pièce similaire - IRF6626

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRF6626 IRF-IRF6626 Datasheet
641Kb / 10P
   RoHS compliant containing no lead or bromide
IRF6626PBF IRF-IRF6626PBF Datasheet
289Kb / 10P
   RoHs Compliant
IRF6626TR1 IRF-IRF6626TR1 Datasheet
641Kb / 10P
   RoHS compliant containing no lead or bromide
IRF6626TR1PBF IRF-IRF6626TR1PBF Datasheet
289Kb / 10P
   RoHs Compliant
More results

Description similaire - IRF6626

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRF6641TRPBF IRF-IRF6641TRPBF Datasheet
250Kb / 9P
   DirectFET TM Power MOSFET
IRF6712SPBF IRF-IRF6712SPBF_08 Datasheet
226Kb / 9P
   DirectFET TM Power MOSFET
IRF6641TRPBF IRF-IRF6641TRPBF_07 Datasheet
244Kb / 9P
   DirectFET TM Power MOSFET
IRF6713SPBF IRF-IRF6713SPBF Datasheet
226Kb / 9P
   DirectFET TM Power MOSFET
IRF6720S2TRPBF IRF-IRF6720S2TRPBF Datasheet
232Kb / 10P
   DirectFET TM Power MOSFET
IRF6641TR1PBF IRF-IRF6641TR1PBF Datasheet
250Kb / 9P
   DirectFET TM MOSFET
IRF6644 IRF-IRF6644 Datasheet
247Kb / 9P
   DirectFET Power MOSFET
IRF6628PBF IRF-IRF6628PBF Datasheet
267Kb / 9P
   DirectFET Power MOSFET
IRF6722SPBF IRF-IRF6722SPBF Datasheet
260Kb / 9P
   DirectFET Power MOSFET
IRF6631PBF IRF-IRF6631PBF Datasheet
253Kb / 10P
   DirectFETPower MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com