Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

GS881E36AD-225I Fiches technique(PDF) 2 Page - GSI Technology

No de pièce GS881E36AD-225I
Description  512K x 18, 256K x 36 9Mb Synchronous Burst SRAMs
Download  37 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  GSI [GSI Technology]
Site Internet  http://www.gsitechnology.com
Logo GSI - GSI Technology

GS881E36AD-225I Fiches technique(HTML) 2 Page - GSI Technology

  GS881E36AD-225I Datasheet HTML 1Page - GSI Technology GS881E36AD-225I Datasheet HTML 2Page - GSI Technology GS881E36AD-225I Datasheet HTML 3Page - GSI Technology GS881E36AD-225I Datasheet HTML 4Page - GSI Technology GS881E36AD-225I Datasheet HTML 5Page - GSI Technology GS881E36AD-225I Datasheet HTML 6Page - GSI Technology GS881E36AD-225I Datasheet HTML 7Page - GSI Technology GS881E36AD-225I Datasheet HTML 8Page - GSI Technology GS881E36AD-225I Datasheet HTML 9Page - GSI Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 37 page
background image
Revision: 2/3/05
GS881E18/32/36AD
Supplemental Datasheet Information
165 Bump BGA—x18 Commom I/O—Top View (Package D)
123456789
10
11
ANC
AE1
BB
NC
E3
BW
ADSC
ADV
A
AA
BNC
AE2
NC
BA
CK
GW
G
ADSP
ANC
B
CNC
NC
VDDQ
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VDDQ
NC
DQA
C
DNC
DQB
VDDQ
VDD
VSS
VSS
VSS
VDD
VDDQ
NC
DQA
D
ENC
DQB
VDDQ
VDD
VSS
VSS
VSS
VDD
VDDQ
NC
DQA
E
FNC
DQB
VDDQ
VDD
VSS
VSS
VSS
VDD
VDDQ
NC
DQA
F
GNC
DQB
VDDQ
VDD
VSS
VSS
VSS
VDD
VDDQ
NC
DQA
G
HFT
MCL
NC
VDD
VSS
VSS
VSS
VDD
NC
NC
ZZ
H
J
DQB
NC
VDDQ
VDD
VSS
VSS
VSS
VDD
VDDQ
DQA
NC
J
K
DQB
NC
VDDQ
VDD
VSS
VSS
VSS
VDD
VDDQ
DQA
NC
K
L
DQB
NC
VDDQ
VDD
VSS
VSS
VSS
VDD
VDDQ
DQA
NC
L
M
DQB
NC
VDDQ
VDD
VSS
VSS
VSS
VDD
VDDQ
DQA
NC
M
N
DQB
NC
VDDQ
VSS
NC
NC
NC
VSS
VDDQ
NC
NC
N
PNC
NC
A
ATDI
A1
TDO
A
A
A
AP
RLBO
NC
A
ATMS
A0
TCK
A
A
A
AR
11 x 15 Bump BGA—13mm x 15 mm Body—1.0 mm Bump Pitch


Numéro de pièce similaire - GS881E36AD-225I

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
GSI Technology
GS881E36BD-150 GSI-GS881E36BD-150 Datasheet
902Kb / 40P
   512K x 18, 256K x 32, 256K x 36 9Mb Sync Burst SRAMs
GS881E36BD-150I GSI-GS881E36BD-150I Datasheet
902Kb / 40P
   512K x 18, 256K x 32, 256K x 36 9Mb Sync Burst SRAMs
GS881E36BD-150IV GSI-GS881E36BD-150IV Datasheet
1Mb / 36P
   512K x 18, 256K x 32, 256K x 36 9Mb Sync Burst SRAMs
GS881E36BD-150V GSI-GS881E36BD-150V Datasheet
1Mb / 36P
   512K x 18, 256K x 32, 256K x 36 9Mb Sync Burst SRAMs
GS881E36BD-200 GSI-GS881E36BD-200 Datasheet
902Kb / 40P
   512K x 18, 256K x 32, 256K x 36 9Mb Sync Burst SRAMs
More results

Description similaire - GS881E36AD-225I

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
GSI Technology
GS88118AT GSI-GS88118AT Datasheet
876Kb / 36P
   512K x 18, 256K x 36 9Mb Synchronous Burst SRAMs
GS880E18AT GSI-GS880E18AT Datasheet
596Kb / 24P
   512K x 18, 256K x 32, 256K x 36 9Mb Synchronous Burst SRAMs
GS880F18BT GSI-GS880F18BT Datasheet
599Kb / 27P
   512K x 18, 256K x 32, 256K x 36 9Mb Sync Burst SRAMs
GS881E18T-V GSI-GS881E18T-V Datasheet
1Mb / 36P
   512K x 18, 256K x 32, 256K x 36 9Mb Sync Burst SRAMs
GS880E18BT GSI-GS880E18BT Datasheet
645Kb / 28P
   512K x 18, 256K x 32, 256K x 36 9Mb Sync Burst SRAMs
GS88237AB GSI-GS88237AB Datasheet
720Kb / 28P
   256K x 36 9Mb Synchronous Burst SRAMs
GS880F18BT-V GSI-GS880F18BT-V Datasheet
844Kb / 21P
   512K x 18, 256K x 32, 256K x 36 9Mb Sync Burst SRAMs
GS880V18BT GSI-GS880V18BT Datasheet
579Kb / 23P
   512K x 18, 256K x 32, 256K x 36 9Mb Sync Burst SRAMs
GS88018AT-250 GSI-GS88018AT-250 Datasheet
756Kb / 26P
   512K x 18, 256K x 32, 256K x 36 9Mb Sync Burst SRAMs
GS88036CGT-200 GSI-GS88036CGT-200 Datasheet
263Kb / 24P
   512K x 18, 256K x 32, 256K x 36 9Mb Sync Burst SRAMs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com