Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IRF6616 Fiches technique(PDF) 4 Page - International Rectifier

No de pièce IRF6616
Description  DirectFET Power MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF6616 Fiches technique(HTML) 4 Page - International Rectifier

  IRF6616 Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF6616 Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF6616 Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF6616 Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF6616 Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF6616 Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF6616 Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF6616 Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF6616 Datasheet HTML 9Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 9 page
background image
4
www.irf.com
IRF6616
Fig 5. Typical Output Characteristics
Fig 4. Typical Output Characteristics
Fig 6. Typical Transfer Characteristics
Fig 7. Normalized On-Resistance vs. Temperature
Fig 8. Typical Capacitance vs.Drain-to-Source Voltage
Fig 9. Typical On-Resistance vs.
Drain Current and Gate Voltage
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
VGS, Gate-to-Source Voltage (V)
0.1
1.0
10
100
1000
VDS = 10V
≤ 60µs PULSE WIDTH
TJ = 25°C
TJ = 150°C
TJ = -40°C
1
10
100
VDS, Drain-to-Source Voltage (V)
100
1000
10000
100000
VGS = 0V,
f = 1 MHZ
Ciss = Cgs + Cgd, C ds SHORTED
Crss = Cgd
Coss = Cds + Cgd
Coss
Crss
Ciss
-60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 160
TJ , Junction Temperature (°C)
0.5
1.0
1.5
2.0
ID = 15A
VGS = 10V
VGS = 4.5V
0.1
1
10
100
VDS, Drain-to-Source Voltage (V)
1
10
100
1000
≤ 60µs PULSE WIDTH
Tj = 150°C
2.5V
VGS
TOP
10V
5.0V
4.5V
3.5V
3.0V
2.8V
BOTTOM
2.5V
0.1
1
10
100
VDS, Drain-to-Source Voltage (V)
1
10
100
1000
≤ 60µs PULSE WIDTH
Tj = 25°C
2.5V
VGS
TOP
10V
5.0V
4.5V
3.5V
3.0V
2.8V
BOTTOM
2.5V
0
20
40
60
80
100 120 140 160
ID, Drain Current (A)
2
4
6
8
10
12
TJ = 25°C
Vgs = 3.5V
Vgs = 4.0V
Vgs = 4.5V
Vgs = 5.0V
Vgs = 10V


Numéro de pièce similaire - IRF6616

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRF6616PBF IRF-IRF6616PBF Datasheet
282Kb / 10P
   RoHS compliant containing no lead or bormide
IRF6616PBF IRF-IRF6616PBF Datasheet
282Kb / 10P
   RoHS compliant containing no lead or bormide
IRF6616PBF IRF-IRF6616PBF_15 Datasheet
282Kb / 10P
   RoHS compliant containing no lead or bormide
IRF6616TR1PBF IRF-IRF6616TR1PBF Datasheet
282Kb / 10P
   RoHS compliant containing no lead or bormide
IRF6616TRPBF IRF-IRF6616TRPBF Datasheet
2Mb / 6P
   Benchmark MOSFETs Product Selection Guide
More results

Description similaire - IRF6616

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRF6644 IRF-IRF6644 Datasheet
247Kb / 9P
   DirectFET Power MOSFET
IRF6628PBF IRF-IRF6628PBF Datasheet
267Kb / 9P
   DirectFET Power MOSFET
IRF6722SPBF IRF-IRF6722SPBF Datasheet
260Kb / 9P
   DirectFET Power MOSFET
IRF6631PBF IRF-IRF6631PBF Datasheet
253Kb / 10P
   DirectFETPower MOSFET
IRF6711SPBF IRF-IRF6711SPBF Datasheet
308Kb / 9P
   DirectFETPower MOSFET
IRF6718L2TRPBF IRF-IRF6718L2TRPBF Datasheet
236Kb / 10P
   DirectFETPower MOSFET
IRF7738L2PBF IRF-IRF7738L2PBF Datasheet
285Kb / 10P
   DirectFETPower MOSFET
AUIRL7732S2 IRF-AUIRL7732S2 Datasheet
221Kb / 11P
   DirectFETPower MOSFET
IRF6613PBF IRF-IRF6613PBF Datasheet
241Kb / 9P
   DirectFETPower MOSFET
IRF6620PBF IRF-IRF6620PBF Datasheet
239Kb / 9P
   DirectFETPower MOSFET
AUIRF7640S2TR IRF-AUIRF7640S2TR Datasheet
309Kb / 11P
   DirectFET Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com