Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
SLC15P500 Fiches technique(PDF) 4 Page - ITT Industries |
|
SLC15P500 Fiches technique(HTML) 4 Page - ITT Industries |
4 / 16 page 7 www.ittcannon.com Dimensions shown in mm Specifications and dimensions subject to change Plug Receptacle Snap/Clip-Lock Environmentally Sealed - Circular Contact Cavity Arrangements - Mating Face View Cannon SLC/SLC-T/CLC 2 Way 15 Way 10 Way 8 Way 5 Way 2 Way 8 Way 5 Way 15 Way 10 Way 12 1 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 21 3 4 5 1 2 2 1 7 6 5 4 3 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 |
Numéro de pièce similaire - SLC15P500 |
|
Description similaire - SLC15P500 |