Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
AM70PDL129CDH66IT Fiches technique(PDF) 5 Page - SPANSION |
|
AM70PDL129CDH66IT Fiches technique(HTML) 5 Page - SPANSION |
5 / 127 page November 24, 2003 Am70PDL127CDH/Am70PDL129CDH 3 ADV ANCE I N FO RMAT I O N pSRAM Features ■ Power dissipation — Operating: 35 mA maximum — Standby: 80 µA maximum — Deep power-down standby: 20 µA ■ Data retention supply voltage: 2.7 to 3.1 V ■ Power down features using CE#1s and CE2s ■ CE1s# and CE2s Chip Select ■ Byte data control: LB#s (DQ7-DQ0), UB#s (DQ15-DQ8) |
Numéro de pièce similaire - AM70PDL129CDH66IT |
|
Description similaire - AM70PDL129CDH66IT |