Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
SD02H0SB Fiches technique(PDF) 3 Page - ITT Industries |
|
SD02H0SB Fiches technique(HTML) 3 Page - ITT Industries |
3 / 3 page Dimensions are shown: Inch (mm ) Specifications and dimensions subject to change www.ittcannon.com I-11 I C&K SD Series Low Profile DIP Switches Reel Information Outside diameter 13.00 (333,0) Pilot hole .512 (13,0) TAPE & REEL PACKAGING – SURFACE MOUNT OPTIONS ONLY RoHS TIN LEAD NO. QUANTITY PART NUMBER PART NUMBER POS. DIM. ‘A’ PER REEL SD02H0SBR SD02H0SKR 2 .258 (6,55) 100 SD03H0SBR SD03H0SKR 3 .358 (9,09) 100 SD04H0SBR SD04H0SKR 4 .458 (11,63) 100 SD05H0SBR SD05H0SKR 5 .558 (14,17) 100 SD06H0SBR SD06H0SKR 6 .658 (16,71) 100 SD07H0SBR SD07H0SKR 7 .758 (19,25 100 SD08H0SBR SD08H0SKR 8 .858 (21,79) 100 SD09H0SBR SD09H0SKR 9 .958 (24,33) 100 SD10H0SBR SD10H0SKR 10 1.058 (26,87) 100 SD12H0SBR SD12H0SKR 12 1.258 (31,95) 100 Schematic SPST |
Numéro de pièce similaire - SD02H0SB |
|
Description similaire - SD02H0SB |