Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
BC817-16 Fiches technique(PDF) 6 Page - NXP Semiconductors |
|
BC817-16 Fiches technique(HTML) 6 Page - NXP Semiconductors |
6 / 8 page 1999 Jun 01 6 Philips Semiconductors Product specification NPN general purpose transistor BC817 PACKAGE OUTLINE UNIT A1 max. bp cD E e1 HE Lp Qw v REFERENCES OUTLINE VERSION EUROPEAN PROJECTION ISSUE DATE 97-02-28 IEC JEDEC EIAJ mm 0.1 0.48 0.38 0.15 0.09 3.0 2.8 1.4 1.2 0.95 e 1.9 2.5 2.1 0.55 0.45 0.1 0.2 DIMENSIONS (mm are the original dimensions) 0.45 0.15 SOT23 bp D e1 e A A1 Lp Q detail X HE E w M v M A B A B 0 1 2 mm scale A 1.1 0.9 c X 12 3 Plastic surface mounted package; 3 leads SOT23 |
Numéro de pièce similaire - BC817-16 |
|
Description similaire - BC817-16 |