Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SA08-11SRWA Fiches technique(PDF) 3 Page - Kingbright Corporation

No de pièce SA08-11SRWA
Description  20.32mm (0.8INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  KINGBRIGHT [Kingbright Corporation]
Site Internet  http://www.us.kingbright.com
Logo KINGBRIGHT - Kingbright Corporation

SA08-11SRWA Fiches technique(HTML) 3 Page - Kingbright Corporation

  SA08-11SRWA Datasheet HTML 1Page - Kingbright Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 1 page
background image
SPEC NO: DSAA8419
REV NO: V.7
DATE: DEC/02/2005
PAGE: 3 OF 4
APPROVED: J. Lu
CHECKED: Joe Lee
DRAWN: Y.W.WANG
ERP:1301000111
Super Bright Red
SA08-11SRWA


Numéro de pièce similaire - SA08-11SRWA

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Kingbright Corporation
SA08-11SURKWA KINGBRIGHT-SA08-11SURKWA Datasheet
360Kb / 6P
   20.32mm (0.8INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
SA08-11SYKWA KINGBRIGHT-SA08-11SYKWA Datasheet
359Kb / 6P
   20.32mm (0.8INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
More results

Description similaire - SA08-11SRWA

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Kingbright Corporation
SC08-11CGKWA KINGBRIGHT-SC08-11CGKWA Datasheet
348Kb / 6P
   20.32mm (0.8INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
SC08-13YWA KINGBRIGHT-SC08-13YWA Datasheet
78Kb / 3P
   20.32mm (0.8INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
SC08-13GWA KINGBRIGHT-SC08-13GWA Datasheet
78Kb / 3P
   20.32mm (0.8INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
SC08-12SRWA KINGBRIGHT-SC08-12SRWA Datasheet
189Kb / 4P
   20.32mm (0.8INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
SA08-21EWA KINGBRIGHT-SA08-21EWA Datasheet
185Kb / 4P
   20.32mm (0.8INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
SA08-12SRWA KINGBRIGHT-SA08-12SRWA Datasheet
187Kb / 4P
   20.32mm (0.8INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
SA08-11YWA KINGBRIGHT-SA08-11YWA Datasheet
187Kb / 4P
   20.32mm (0.8INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
SC08-11GWA KINGBRIGHT-SC08-11GWA Datasheet
110Kb / 4P
   20.32mm (0.8INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
SC08-21EWA KINGBRIGHT-SC08-21EWA Datasheet
68Kb / 3P
   20.32mm (0.8INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
SA08-13SRWA KINGBRIGHT-SA08-13SRWA Datasheet
129Kb / 4P
   20.32mm (0.8INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
SC08-21EWA KINGBRIGHT-SC08-21EWA_07 Datasheet
184Kb / 4P
   20.32mm (0.8INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
More results


Html Pages

1


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com