Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
74HCT04BQ Fiches technique(PDF) 4 Page - NXP Semiconductors |
|
74HCT04BQ Fiches technique(HTML) 4 Page - NXP Semiconductors |
4 / 5 page 2003 Jul 23 4 Philips Semiconductors Product specification Hex inverter 74HC04; 74HCT04 handbook, halfpage 114 GND(1) 1A VCC 7 2 3 4 5 6 1Y 2A 2Y 3A 3Y 13 12 11 10 9 6A 6Y 5A 5Y 4A 8 GND Top view 4Y MBL760 Fig.2 Pin configuration DHVQFN14. (1) The die substrate is attached to this pad using conductive die attach material. It can not be used as a supply pin or input. Fig.3 Logic symbol. handbook, halfpage MNA342 1A 1Y 1 2 2A 2Y 3 4 3A 3Y 5 6 4A 4Y 9 8 5A 5Y 11 10 6A 6Y 13 12 handbook, halfpage 1 1 2 MNA343 3 1 4 5 1 6 9 1 8 11 1 10 13 1 12 Fig.4 IEC logic symbol. Fig.5 Logic diagram (one inverter). handbook, halfpage MNA341 A Y |
Numéro de pièce similaire - 74HCT04BQ |
|
Description similaire - 74HCT04BQ |