Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
TL66-48F-56 Fiches technique(PDF) 2 Page - DB Lectro Inc |
|
TL66-48F-56 Fiches technique(HTML) 2 Page - DB Lectro Inc |
2 / 2 page TWIN-BOBBIN TRANSFORMER Secondary RMS Rating Product Series Part Number Input Voltage (V) Series Parallel 2VA TL66-2F-10 TL66-2F-12 TL66-2F-16 TL66-2F-20 TL66-2F-24 TL66-2F-30 TL66-2F-34 TL66-2F-40 TL66-2F-56 TL66-2F-88 TL66-2F-120 TL66-2F-230 2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115 10V C.T. 12.6V C.T. 16V C.T. 20V C.T. 24V C.T. 30V C.T. 34V C.T. 40V C.T. 56V C.T. 88V C.T. 120V C.T. 230V C.T. @0.25A @0.2A @0.15A @0.12A @0.1A @0.085A @0.075A @0.06A @0.045A @0.028A @0.02A @0.01A 5V 6.3V 8V 10V 12V 15V 17V 20V 28V 44V 60V 115V @0.5A @0.4A @0.3A @0.25A @0.2A @0.17A @0.15A @0.12A @0.09A @0.056A @0.04A @0.02A 6VA TL66-6F-10 TL66-6F-12 TL66-6F-16 TL66-6F-20 TL66-6F-24 TL66-6F-30 TL66-6F-34 TL66-6F-40 TL66-6F-56 TL66-6F-88 TL66-6F-120 TL66-6F-230 2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115 10V C.T. 12.6V C.T. 16V C.T. 20V C.T. 24V C.T. 30V C.T. 34V C.T. 40V C.T. 56V C.T. 88V C.T. 120V C.T. 230V C.T. @0.6A @0.45A @0.35A @0.3A @0.25A @0.2A @0.17A @0.15A @0.1A @0.065A @0.05A @0.025A 5V 6.3V 8V 10V 12V 15V 17V 20V 28V 44V 60V 115V @1.2A @0.9A @0.7A @0.6A @0.5A @0.4A @0.34A @0.3A @0.2A @0.13A @0.1A @0.05A 12VA TL66-12F-10 TL66-12F-12 TL66-12F-16 TL66-12F-20 TL66-12F-24 TL66-12F-30 TL66-12F-34 TL66-12F-40 TL66-12F-56 TL66-12F-88 TL66-12F-120 TL66-12F-230 2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115 10V C.T. 12.6V C.T. 16V C.T. 20V C.T. 24V C.T. 30V C.T. 34V C.T. 40V C.T. 56V C.T. 88V C.T. 120V C.T. 230V C.T. @1.2A @0.9A @0.7A @0.6A @0.5A @0.4A @0.34A @0.3A @0.2A @0.13A @0.1A @0.05A 5V 6.3V 8V 10V 12V 15V 17V 20V 28V 44V 60V 115V @2.4A @1.8A @1.4A @1.2A @1A @0.8A @0.68A @0.6A @0.4A @0.26A @0.2A @0.1A 48VA TL66-48F-10 TL66-48F-12 TL66-48F-16 TL66-48F-20 TL66-48F-24 TL66-48F-30 TL66-48F-34 TL66-48F-40 TL66-48F-56 2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115 10V C.T. 12.6V C.T. 16V C.T. 20V C.T. 24V C.T. 30V C.T. 34V C.T. 40V C.T. 56V C.T. @4.8A @3.8A @3A @2.4A @2A @1.6A @1.4A @1.2A @0.85A 5V 6.3V 8V 10V 12V 15V 17V 20V 28V @9.6A @7.6A @6A @4.8A @4A @3.2A @2.8A @2.4A @1.7A 3600 boul. Matte suite iBrossard Qc J4Y-2Z2 tel:(450)-444-1424 fax:(450)-444-4714 www.dblectro.com DB LECTRO Inc. |
Numéro de pièce similaire - TL66-48F-56 |
|
Description similaire - TL66-48F-56 |