Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SL22A Fiches technique(PDF) 1 Page - Weitron Technology

No de pièce SL22A
Description  Low VF Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  WEITRON [Weitron Technology]
Site Internet  http://www.weitron.com.tw
Logo WEITRON - Weitron Technology

SL22A Fiches technique(HTML) 1 Page - Weitron Technology

  SL22A Datasheet HTML 1Page - Weitron Technology SL22A Datasheet HTML 2Page - Weitron Technology SL22A Datasheet HTML 3Page - Weitron Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
Low VF Surface Mount
Schottky Barrier Rectifiers
* Plastic package has Underwriters Laboratory
Flammability Classification 94V-O Utilizing Flame
Retardant Epoxy Molding Compound.
* For surface mounted applications.
* Exceeds environmental standards of MIL-S-19500 / 228.
* Low leakage current.
* Case : Molded plastic, JEDEC DO-214AC
* Terminals : Solder plated, solderable per MIL-STD-750, Method 2026
* Polarity : Indicated by c athode band
* Mounting Position : Any
* Weight : 0.05 gram
Features:
SL22A thru SL24A
Mechanical Data:
REVERSE VOLTAGE
20-40 Volts
FORWARD CURRENT
2.0 AMPERES
WEITRON
http://www.weitron.com.tw
1/3
24-May-06
SMA-1
SMA-1 Outline Dimension
unit:mm
A
C
B
E
H
J
H
4.2
4.8
2.2
2.8
-
H
-
J
1.4
1.8
A
B
C
SMA-1
Dim
Min
Max
0.30(TYP)
0.40(TYP)
Lead(Pb)-Free
P b


Numéro de pièce similaire - SL22A

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Diode Semiconductor Kor...
SL22A DSK-SL22A Datasheet
89Kb / 2P
   SMD SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
GOOD-ARK Electronics
SL22A GOOD-ARK-SL22A Datasheet
196Kb / 3P
   Surface Mount Schottky Barrier Rectifier
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
SL22A BILIN-SL22A Datasheet
107Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Microdiode Electronics ...
SL22A CHENDA-SL22A Datasheet
191Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Chip Integration Techno...
SL22A CITC-SL22A Datasheet
91Kb / 3P
   2A Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
More results

Description similaire - SL22A

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Weitron Technology
SL32A WEITRON-SL32A Datasheet
189Kb / 3P
   Low VF Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
B140LB WEITRON-B140LB Datasheet
238Kb / 3P
   Low VF Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SK1060BM SECOS-SK1060BM Datasheet
299Kb / 2P
   Low VF Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
logo
Weitron Technology
B340LA WEITRON-B340LA_08 Datasheet
411Kb / 3P
   Low VF Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
logo
Diodes Incorporated
B240L DIODES-B240L Datasheet
381Kb / 4P
   LOW VF SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
February 2022 Rev. 6 - 2
logo
Weitron Technology
SL12 WEITRON-SL12 Datasheet
207Kb / 3P
   Low VF Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
SL14 WEITRON-SL14 Datasheet
73Kb / 3P
   Low VF Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
SL14M WEITRON-SL14M Datasheet
334Kb / 3P
   Low VF Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
B140L WEITRON-B140L Datasheet
144Kb / 3P
   Low VF Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
B240LA WEITRON-B240LA Datasheet
213Kb / 3P
   Low VF Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
More results


Html Pages

1 2 3


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com