Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

1N5267B Fiches technique(PDF) 2 Page - Weitron Technology

No de pièce 1N5267B
Description  Surface Mount Zener Diodes
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  WEITRON [Weitron Technology]
Site Internet  http://www.weitron.com.tw
Logo WEITRON - Weitron Technology

1N5267B Fiches technique(HTML) 2 Page - Weitron Technology

  1N5267B Datasheet HTML 1Page - Weitron Technology 1N5267B Datasheet HTML 2Page - Weitron Technology 1N5267B Datasheet HTML 3Page - Weitron Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
1N5221B Series
WEITRON
http//www.weitron.com.tw
Maximum Ratings and Electrical Characteristics (TA=25°C Unless Otherwise Noted)
Symbol
Unit
T amb≤ 75°C
P V
500
mW
IZ
P V/VZ
mA
T j
200
°C
T stg
-65~+200
°C
RθJA
Electrical Characteristics
Min
Max
Unit
IF=200mA
VF
1.1
-
-
V
Parameter
Symbol
Parameter
Power dissipation
Storage temperature range
Junction temperature
Junction ambient
K/W
300
I=9.5mm(3/8”)TL=constant
Z-current
Value
Forward voltage
Typ
2/3
18-Jul-06


Numéro de pièce similaire - 1N5267B

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Gaomi Xinghe Electronic...
1N5267B GXELECTRONICS-1N5267B Datasheet
203Kb / 2P
   Silicon Z?밆iodes
logo
Vishay Siliconix
1N5267B VISHAY-1N5267B Datasheet
47Kb / 4P
   Silicon Z-Diodes
Rev. 2, 06-Aug-99
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
1N5267B BILIN-1N5267B Datasheet
202Kb / 3P
   ZENER DIODES
logo
Zibo Seno Electronic En...
1N5267B ZSELEC-1N5267B Datasheet
76Kb / 2P
   500mW EPITAXIAL ZENER DIODE
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
1N5267B TGS-1N5267B Datasheet
264Kb / 3P
   Zener diode
More results

Description similaire - 1N5267B

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Comchip Technology
CZRW5221 COMCHIP-CZRW5221 Datasheet
77Kb / 4P
   Surface Mount Zener Diodes
CZRL47 COMCHIP-CZRL47 Datasheet
62Kb / 3P
   Surface Mount Zener Diodes
CZRB5926 COMCHIP-CZRB5926 Datasheet
73Kb / 3P
   Surface Mount Zener Diodes
logo
Formosa MS
MM3Z FORMOSA-MM3Z Datasheet
543Kb / 5P
   Surface Mount Zener Diodes
logo
Pan Jit International I...
BZM55-C2V4 PANJIT-BZM55-C2V4 Datasheet
75Kb / 3P
   SURFACE MOUNT ZENER DIODES
GLZ2.0 PANJIT-GLZ2.0 Datasheet
111Kb / 4P
   SURFACE MOUNT ZENER DIODES
GLZJ2.0 PANJIT-GLZJ2.0 Datasheet
151Kb / 5P
   SURFACE MOUNT ZENER DIODES
GMZJ2.0 PANJIT-GMZJ2.0 Datasheet
159Kb / 5P
   SURFACE MOUNT ZENER DIODES
logo
Weitron Technology
BZT52C2V4 WEITRON-BZT52C2V4 Datasheet
106Kb / 3P
   Surface Mount Zener Diodes
ZS4728A WEITRON-ZS4728A Datasheet
337Kb / 3P
   Surface Mount Zener Diodes
ZMM55C WEITRON-ZMM55C Datasheet
332Kb / 4P
   Surface Mount Zener Diodes
More results


Html Pages

1 2 3


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com