Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
GS832136GE-250V Fiches technique(PDF) 4 Page - GSI Technology |
|
GS832136GE-250V Fiches technique(HTML) 4 Page - GSI Technology |
4 / 31 page GS832118/32/36E-xxxV Specifications cited are subject to change without notice. For latest documentation see http://www.gsitechnology.com. Rev: 1.04 6/2006 4/31 © 2003, GSI Technology 165 Bump BGA—x36 Common I/O—Top View (Package E) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 A NC A E1 BC BB E3 BW ADSC ADV A NC A B NC A E2 BD BA CK GW G ADSP A NC B C DQPC NC VDDQ VSS VSS VSS VSS VSS VDDQ NC DQPB C D DQC DQC VDDQ VDD VSS VSS VSS VDD VDDQ DQB DQB D E DQC DQC VDDQ VDD VSS VSS VSS VDD VDDQ DQB DQB E F DQC DQC VDDQ VDD VSS VSS VSS VDD VDDQ DQB DQB F G DQC DQC VDDQ VDD VSS VSS VSS VDD VDDQ DQB DQB G H FT MCL NC VDD VSS VSS VSS VDD NC NC ZZ H J DQD DQD VDDQ VDD VSS VSS VSS VDD VDDQ DQA DQA J K DQD DQD VDDQ VDD VSS VSS VSS VDD VDDQ DQA DQA K L DQD DQD VDDQ VDD VSS VSS VSS VDD VDDQ DQA DQA L M DQD DQD VDDQ VDD VSS VSS VSS VDD VDDQ DQA DQA M N DQPD NC VDDQ VSS NC A NC VSS VDDQ NC DQPA N P NC NC A A TDI A1 TDO A A A A P R LBO A A A TMS A0 TCK A A A A R 11 x 15 Bump BGA—15 mm x 17 mm Body—1.0 mm Bump Pitch |
Numéro de pièce similaire - GS832136GE-250V |
|
Description similaire - GS832136GE-250V |