Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
GS864436E-250I Fiches technique(PDF) 2 Page - GSI Technology |
|
GS864436E-250I Fiches technique(HTML) 2 Page - GSI Technology |
2 / 32 page Preliminary GS864418/36E-xxxV Specifications cited are subject to change without notice. For latest documentation see http://www.gsitechnology.com. Rev: 1.05 6/2006 2/32 © 2003, GSI Technology 165-Bump BGA—x18 Commom I/O—Top View (Package E) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 A NC A E1 BB NC E3 BW ADSC ADV A A A B NC A E2 NC BA CK GW G ADSP A NC B C NC NC VDDQ VSS VSS VSS VSS VSS VDDQ NC DQPA C D NC DQB VDDQ VDD VSS VSS VSS VDD VDDQ NC DQA D E NC DQB VDDQ VDD VSS VSS VSS VDD VDDQ NC DQA E F NC DQB VDDQ VDD VSS VSS VSS VDD VDDQ NC DQA F G NC DQB VDDQ VDD VSS VSS VSS VDD VDDQ NC DQA G H FT MCL NC VDD VSS VSS VSS VDD NC ZQ ZZ H J DQB NC VDDQ VDD VSS VSS VSS VDD VDDQ DQA NC J K DQB NC VDDQ VDD VSS VSS VSS VDD VDDQ DQA NC K L DQB NC VDDQ VDD VSS VSS VSS VDD VDDQ DQA NC L M DQB NC VDDQ VDD VSS VSS VSS VDD VDDQ DQA NC M N DQPB SCD VDDQ VSS NC A NC VSS VDDQ NC NC N P NC A A A TDI A1 TDO A A A A P R LBO A A A TMS A0 TCK A A A A R 11 x 15 Bump BGA—15 mm x 17 mm Body—1.0 mm Bump Pitch |
Numéro de pièce similaire - GS864436E-250I |
|
Description similaire - GS864436E-250I |