Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
GS832436B-225I Fiches technique(PDF) 4 Page - GSI Technology |
|
GS832436B-225I Fiches technique(HTML) 4 Page - GSI Technology |
4 / 46 page Rev: 1.00 10/2001 4/46 © 2001, Giga Semiconductor, Inc. Specifications cited are subject to change without notice. For latest documentation see http://www.gsitechnology.com. Preliminary GS832418(B/C)/GS832436(B/C)/GS832472(C) GS832418C Pad Out 209-Bump BGA—Top View 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 A NC NC A15 MCH ADSP ADSC ADV MCL A17 NC NC A B NC NC BB NC A19 BW A16 NC NC NC NC B C NC NC NC NC NC E1 A20 NC BA NC NC C D NC NC VSS NC NC G GW NC VSS NC NC D E NC DQPB9 VDDQ VDDQ VDD VDD VDD VDDQ VDDQ NC NC E F DQB4 DQB8 VSS VSS VSS ZQ VSS VSS VSS NC NC F G DQB3 DQB7 VDDQ VDDQ VDD MCH VDD VDDQ VDDQ NC NC G H DQB2 DQB6 VSS VSS VSS MCL VSS VSS VSS NC NC H J DQB1 DQB5 VDDQ VDDQ VDD MCL VDD VDDQ VDDQ NC NC J K NC NC CK NC VSS MCL VSS NC NC NC NC K L NC NC VDDQ VDDQ VDD FT VDD VDDQ VDDQ DQA5 DQA1 L M NC NC VSS VSS VSS MCL VSS VSS VSS DQA6 DQA2 M N NC NC VDDQ VDDQ VDD MCL VDD VDDQ VDDQ DQA7 DQA3 N P NC NC VSS VSS VSS ZZ VSS VSS VSS DQA8 DQA4 P R NC NC VDDQ VDDQ VDD VDD VDD VDDQ VDDQ DQPA9 NC R T NC NC VSS NC NC LBO NC NC VSS NC NC T U NC NC NC A14 A13 A12 A11 A10 A18 NC NC U V NC NC A9 A8 A7 A1 A6 A5 A4 NC NC V W NC NC TMS TDI A3 A0 A2 TDO TCK NC NC W 11 x 19 Bump BGA—14 x 22 mm2 Body—1 mm Bump Pitch |
Numéro de pièce similaire - GS832436B-225I |
|
Description similaire - GS832436B-225I |