Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
GS8322ZV36GE-166I Fiches technique(PDF) 6 Page - GSI Technology |
|
GS8322ZV36GE-166I Fiches technique(HTML) 6 Page - GSI Technology |
6 / 39 page GS8322ZV18(B/E)/GS8322ZV36(B/E)/GS8322ZV72(C) Specifications cited are subject to change without notice. For latest documentation see http://www.gsitechnology.com. Rev: 1.03a 2/2006 6/39 © 2002, GSI Technology GS8322ZV18B Pad Out—119-Bump BGA—Top View 1 2 3 4 5 6 7 A VDDQ A A A A A VDDQ A B NC E2 A ADV A E3 NC B C NC A A VDD A A NC C D DQB NC VSS ZQ VSS DQPA NC D E NC DQB VSS E1 VSS NC DQA E F VDDQ NC VSS G VSS DQA VDDQ F G NC DQB BB A NC NC DQA G H DQB NC VSS W VSS DQA NC H J VDDQ VDD NC VDD NC VDD VDDQ J K NC DQB VSS CK VSS NC DQA K L DQB NC NC NC BA DQA NC L M VDDQ DQB VSS CKE VSS NC VDDQ M N DQB NC VSS A1 VSS DQA NC N P NC DQPB VSS A0 VSS NC DQA P R NC A LBO VDD FT A NC R T NC A A A A A ZZ T U VDDQ TMS TDI TCK TDO NC VDDQ U 7 x 17 Bump BGA—14 x 22 mm2 Body—1.27 mm Bump Pitch (Package B) |
Numéro de pièce similaire - GS8322ZV36GE-166I |
|
Description similaire - GS8322ZV36GE-166I |