Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
GS832418B-200I Fiches technique(PDF) 7 Page - GSI Technology |
|
GS832418B-200I Fiches technique(HTML) 7 Page - GSI Technology |
7 / 46 page Rev: 1.00 10/2001 7/46 © 2001, Giga Semiconductor, Inc. Specifications cited are subject to change without notice. For latest documentation see http://www.gsitechnology.com. Preliminary GS832418(B/C)/GS832436(B/C)/GS832472(C) GS832436B Pad Out 119-Bump BGA—Top View 1 2 3 4 5 6 7 A VDDQ A6 A7 ADSP A8 A9 VDDQ A B NC A18 A4 ADSC A15 A17 NC B C NC A5 A3 VDD A14 A16 NC C D DQC4 DQPC9 VSS ZQ VSS DQPB9 DQB4 D E DQC3 DQC8 VSS E1 VSS DQB8 DQB3 E F VDDQ DQC7 VSS G VSS DQB7 VDDQ F G DQC2 DQC6 BC ADV BB DQB6 DQB2 G H DQC1 DQC5 VSS GW VSS DQB5 DQB1 H J VDDQ VDD NC VDD NC VDD VDDQ J K DQD1 DQD5 VSS CK VSS DQA5 DQA4 K L DQD2 DQD6 BD SCD BA DQA6 DQA3 L M VDDQ DQD7 VSS BW VSS DQA7 VDDQ M N DQD3 DQD8 VSS A1 VSS DQA8 DQA2 N P DQD4 DQPD9 VSS A0 VSS DQPA9 DQA1 P R NC A2 LBO VDD FT A13 NC R T NC NC A10 A11 A12 A19 ZZ T U VDDQ TMS TDI TCK TDO NC VDDQ U 7 x 17 Bump BGA—14 x 22 mm2 Body—1.27 mm Bump Pitch |
Numéro de pièce similaire - GS832418B-200I |
|
Description similaire - GS832418B-200I |