Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

GS816032BT-250I Fiches technique(PDF) 4 Page - GSI Technology

No de pièce GS816032BT-250I
Description  1M x 18, 512K x 32, 512K x 36 18Mb Sync Burst SRAMs
Download  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  GSI [GSI Technology]
Site Internet  http://www.gsitechnology.com
Logo GSI - GSI Technology

GS816032BT-250I Fiches technique(HTML) 4 Page - GSI Technology

  GS816032BT-250I Datasheet HTML 1Page - GSI Technology GS816032BT-250I Datasheet HTML 2Page - GSI Technology GS816032BT-250I Datasheet HTML 3Page - GSI Technology GS816032BT-250I Datasheet HTML 4Page - GSI Technology GS816032BT-250I Datasheet HTML 5Page - GSI Technology GS816032BT-250I Datasheet HTML 6Page - GSI Technology GS816032BT-250I Datasheet HTML 7Page - GSI Technology GS816032BT-250I Datasheet HTML 8Page - GSI Technology GS816032BT-250I Datasheet HTML 9Page - GSI Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 24 page
background image
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
VDDQ
VSS
DQC
DQC
VSS
VDDQ
DQC
DQC
VDD
NC
VSS
DQD
DQD
VDDQ
VSS
DQD
DQD
DQD
VSS
VDDQ
VDDQ
VSS
DQB
DQB
VSS
VDDQ
DQB
DQB
VSS
NC
VDD
ZZ
DQA
DQA
VDDQ
VSS
DQA
DQA
VSS
VDDQ
512K x 36
Top View
DQB
DQPB
DQB
DQB
DQB
DQA
DQA
DQA
DQA
DQPA
DQC
DQC
DQC
DQD
DQD
DQD
DQPD
DQC
DQPC
10099 989796959493929190898887868584838281
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
FT
GS816018/32/36BT-250/200/150
Specifications cited are subject to change without notice. For latest documentation see http://www.gsitechnology.com.
Rev: 1.03 9/2005
4/24
© 2004, GSI Technology
GS816036B 100-Pin TQFP Pinout


Numéro de pièce similaire - GS816032BT-250I

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
GSI Technology
GS816032BT-250IV GSI-GS816032BT-250IV Datasheet
927Kb / 23P
   1M x 18, 512K x 32, 512K x 36 18Mb Sync Burst SRAMs
More results

Description similaire - GS816032BT-250I

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
GSI Technology
GS8160V18AT GSI-GS8160V18AT Datasheet
489Kb / 24P
   1M x 18, 512K x 32, 512K x 36 18Mb Sync Burst SRAMs
GS816018DGT-250I GSI-GS816018DGT-250I Datasheet
255Kb / 25P
   1M x 18, 512K x 32, 512K x 36 18Mb Sync Burst SRAMs
GS8160F18T GSI-GS8160F18T Datasheet
544Kb / 22P
   1M x 18, 512K x 32, 512K x 36 18Mb Sync Burst SRAMs
GS8160E18BT-V GSI-GS8160E18BT-V Datasheet
926Kb / 23P
   1M x 18, 512K x 32, 512K x 36 18Mb Sync Burst SRAMs
GS8160EV18AT GSI-GS8160EV18AT Datasheet
490Kb / 24P
   1M x 18, 512K x 32, 512K x 36 18Mb Sync Burst SRAMs
GS8161E18 GSI-GS8161E18 Datasheet
946Kb / 36P
   1M x 18, 512K x 32, 512K x 36 18Mb Sync Burst SRAMs
GS816018BT-V GSI-GS816018BT-V Datasheet
927Kb / 23P
   1M x 18, 512K x 32, 512K x 36 18Mb Sync Burst SRAMs
GS816018 GSI-GS816018 Datasheet
810Kb / 28P
   1M x 18, 512K x 32, 512K x 36 18Mb Sync Burst SRAMs
GS816036DGT-250IV GSI-GS816036DGT-250IV Datasheet
245Kb / 23P
   1M x 18, 512K x 32, 512K x 36 18Mb Sync Burst SRAMs
logo
List of Unclassifed Man...
GS816118 ETC1-GS816118 Datasheet
901Kb / 36P
   1M x 18, 512K x 32, 512K x 36 18Mb Sync Burst SRAMs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com