Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

GS8342Q09E-200 Fiches technique(PDF) 5 Page - GSI Technology

No de pièce GS8342Q09E-200
Description  36Mb SigmaQuad-II Burst of 4 SRAM
Download  34 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  GSI [GSI Technology]
Site Internet  http://www.gsitechnology.com
Logo GSI - GSI Technology

GS8342Q09E-200 Fiches technique(HTML) 5 Page - GSI Technology

  GS8342Q09E-200 Datasheet HTML 1Page - GSI Technology GS8342Q09E-200 Datasheet HTML 2Page - GSI Technology GS8342Q09E-200 Datasheet HTML 3Page - GSI Technology GS8342Q09E-200 Datasheet HTML 4Page - GSI Technology GS8342Q09E-200 Datasheet HTML 5Page - GSI Technology GS8342Q09E-200 Datasheet HTML 6Page - GSI Technology GS8342Q09E-200 Datasheet HTML 7Page - GSI Technology GS8342Q09E-200 Datasheet HTML 8Page - GSI Technology GS8342Q09E-200 Datasheet HTML 9Page - GSI Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 34 page
background image
4M x 9 SigmaQuad-II SRAM — Top View
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
A
CQ
MCL/SA
(72Mb)
SA
W
NC
K
NC
R
SA
SA
CQ
B
NC
NC
NC
SA
NC
K
BW
SA
NC
NC
Q4
C
NC
NC
NC
VSS
SA
SA
SA
VSS
NC
NC
D4
D
NC
D5
NC
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
NC
NC
NC
E
NC
NC
Q5
VDDQ
VSS
VSS
VSS
VDDQ
NC
D3
Q3
F
NC
NC
NC
VDDQ
VDD
VSS
VDD
VDDQ
NC
NC
NC
G
NC
D6
Q6
VDDQ
VDD
VSS
VDD
VDDQ
NC
NC
NC
H
Doff
VREF
VDDQ
VDDQ
VDD
VSS
VDD
VDDQ
VDDQ
VREF
ZQ
J
NC
NC
NC
VDDQ
VDD
VSS
VDD
VDDQ
NC
Q2
D2
K
NC
NC
NC
VDDQ
VDD
VSS
VDD
VDDQ
NC
NC
NC
L
NC
Q7
D7
VDDQ
VSS
VSS
VSS
VDDQ
NC
NC
Q1
M
NC
NC
NC
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
NC
NC
D1
N
NC
D8
NC
VSS
SA
SA
SA
VSS
NC
NC
NC
P
NC
NC
Q8
SA
SA
C
SA
SA
NC
D0
Q0
R
TDO
TCK
SA
SA
SA
C
SA
SA
SA
TMS
TDI
11 x 15 Bump BGA—13 x 15 mm2 Body—1 mm Bump Pitch
Note: MCL = Must Connect Low
Preliminary
GS8342Q08/09/18/36E-300/250/200/167
Specifications cited are subject to change without notice. For latest documentation see http://www.gsitechnology.com.
Rev: 1.02 8/2005
5/34
© 2003, GSI Technology


Numéro de pièce similaire - GS8342Q09E-200

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
GSI Technology
GS8342Q09BD-300I GSI-GS8342Q09BD-300I Datasheet
666Kb / 34P
   36Mb SigmaQuad-IITM Burst of 2 SRAM
More results

Description similaire - GS8342Q09E-200

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
GSI Technology
GS8342D08E GSI-GS8342D08E Datasheet
1Mb / 37P
   36Mb SigmaQuad-II Burst of 4 SRAM
GS8342D06 GSI-GS8342D06 Datasheet
412Kb / 30P
   36Mb SigmaQuad-II Burst of 4 SRAM
GS8342DT20BD-500 GSI-GS8342DT20BD-500 Datasheet
524Kb / 30P
   36Mb SigmaQuad-II Burst of 4 SRAM
GS8342D38BGD-350 GSI-GS8342D38BGD-350 Datasheet
523Kb / 30P
   36Mb SigmaQuad-IITM Burst of 4 SRAM
GS8342D11BGD-350 GSI-GS8342D11BGD-350 Datasheet
523Kb / 30P
   36Mb SigmaQuad-IITM Burst of 4 SRAM
GS8342DT11BD-550 GSI-GS8342DT11BD-550 Datasheet
524Kb / 30P
   36Mb SigmaQuad-IITM Burst of 4 SRAM
GS8342DT38BD-400I GSI-GS8342DT38BD-400I Datasheet
524Kb / 30P
   36Mb SigmaQuad-IITM Burst of 4 SRAM
GS8342D10BGD-450 GSI-GS8342D10BGD-450 Datasheet
506Kb / 29P
   36Mb SigmaQuad-IITM Burst of 4 SRAM
GS8342D11BGD-550 GSI-GS8342D11BGD-550 Datasheet
523Kb / 30P
   36Mb SigmaQuad-IITM Burst of 4 SRAM
GS8342D19BD-300I GSI-GS8342D19BD-300I Datasheet
506Kb / 29P
   36Mb SigmaQuad-IITM Burst of 4 SRAM
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com