Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
GS882ZV18BGD-333I Fiches technique(PDF) 5 Page - GSI Technology |
|
GS882ZV18BGD-333I Fiches technique(HTML) 5 Page - GSI Technology |
5 / 33 page GS882ZV18/36BB/D-333/300/250/200 Rev: 1.03 3/2005 5/33 © 2004, GSI Technology Specifications cited are subject to change without notice. For latest documentation see http://www.gsitechnology.com. NoBL is a trademark of Cypress Semiconductor Corp.. NtRAM is a trademark of Samsung Electronics Co.. ZBT is a trademark of Integrated Device Technology, Inc. 165 Bump BGA—x36 Common I/O—Top View (Package D) 123456789 10 11 ANC AE1 BC BB E3 CKE ADV A17 ANC A BNC AE2 BD BA CK W G NC ANC B C DQC NC VDDQ VSS VSS VSS VSS VSS VDDQ NC DQB C D DQC DQC VDDQ VDD VSS VSS VSS VDD VDDQ DQB DQB D E DQC DQC VDDQ VDD VSS VSS VSS VDD VDDQ DQB DQB E F DQC DQC VDDQ VDD VSS VSS VSS VDD VDDQ DQB DQB F G DQC DQC VDDQ VDD VSS VSS VSS VDD VDDQ DQB DQB G HFT MCH NC VDD VSS VSS VSS VDD NC ZQ ZZ H J DQD DQD VDDQ VDD VSS VSS VSS VDD VDDQ DQA DQA J K DQD DQD VDDQ VDD VSS VSS VSS VDD VDDQ DQA DQA K L DQD DQD VDDQ VDD VSS VSS VSS VDD VDDQ DQA DQA L M DQD DQD VDDQ VDD VSS VSS VSS VDD VDDQ DQA DQA M N DQD DNU VDDQ VSS NC NC NC VSS VDDQ NC DQA N PNC NC A ATDI A1 TDO A A ANC P RLBO NC A ATMS A0 TCK A A A AR 11 x 15 Bump BGA—13 mm x 15 mm Body—1.0 mm Bump Pitch |
Numéro de pièce similaire - GS882ZV18BGD-333I |
|
Description similaire - GS882ZV18BGD-333I |