Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
GS8162Z72CGC-150 Fiches technique(PDF) 2 Page - GSI Technology |
|
GS8162Z72CGC-150 Fiches technique(HTML) 2 Page - GSI Technology |
2 / 29 page GS8162Z72CC-333/300/250/200/150 Preliminary Specifications cited are subject to change without notice. For latest documentation see http://www.gsitechnology.com. Rev: 1.01 3/2005 2/29 © 2004, GSI Technology GS8162Z72 Pad Out—209-Bump BGA—Top View (Package C) 123456789 10 11 A DQG DQG A E2 A ADV A E3A DQB DQB B DQG DQG BCBGNC W ABBBFDQB DQB C DQG DQG BHBDNC E1NC BEBADQB DQB D DQG DQG VSS NC NC G NC NC VSS DQB DQB E DQPG DQPC VDDQ VDDQ VDD VDD VDD VDDQ VDDQ DQPF DQPB FDQC DQC VSS VSS VSS ZQ VSS VSS VSS DQF DQF G DQC DQC VDDQ VDDQ VDD MCH VDD VDDQ VDDQ DQF DQF H DQC DQC VSS VSS VSS MCL VSS VSS VSS DQF DQF J DQC DQC VDDQ VDDQ VDD MCH VDD VDDQ VDDQ DQF DQF K NC NC CK NC VSS CKE VSS NC NC NC NC L DQH DQH VDDQ VDDQ VDD FT VDD VDDQ VDDQ DQA DQA M DQH DQH VSS VSS VSS MCL VSS VSS VSS DQA DQA N DQH DQH VDDQ VDDQ VDD MCH VDD VDDQ VDDQ DQA DQA P DQH DQH VSS VSS VSS ZZ VSS VSS VSS DQA DQA R DQPD DQPH VDDQ VDDQ VDD VDD VDD VDDQ VDDQ DQPA DQPE T DQD DQD VSS NC NC LBO NC NC VSS DQE DQE U DQD DQD NC A NC A NC A NC DQE DQE V DQD DQD AAA A1 AAA DQE DQE W DQD DQD TMS TDI A A0 A TDO TCK DQE DQE Rev 10 11 x 19 Bump BGA—14 x 22 mm2 Body—1 mm Bump Pitch |
Numéro de pièce similaire - GS8162Z72CGC-150 |
|
Description similaire - GS8162Z72CGC-150 |