Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
GS8161V18CGD-300 Fiches technique(PDF) 2 Page - GSI Technology |
|
GS8161V18CGD-300 Fiches technique(HTML) 2 Page - GSI Technology |
2 / 28 page GS8161V18/36CD-333/300/250 Preliminary Specifications cited are subject to change without notice. For latest documentation see http://www.gsitechnology.com. Rev: 1.01 2/2005 2/28 © 2004, GSI Technology 165 Bump BGA—x18 Commom I/O—Top View (Package D) 123456789 10 11 ANC AE1 BB NC E3 BW ADSC ADV A AA BNC AE2 NC BA CK GW G ADSP ANC B CNC NC VDDQ VSS VSS VSS VSS VSS VDDQ NC DQPA C DNC DQB VDDQ VDD VSS VSS VSS VDD VDDQ NC DQA D ENC DQB VDDQ VDD VSS VSS VSS VDD VDDQ NC DQA E FNC DQB VDDQ VDD VSS VSS VSS VDD VDDQ NC DQA F GNC DQB VDDQ VDD VSS VSS VSS VDD VDDQ NC DQA G HFT MCL NC VDD VSS VSS VSS VDD NC NC ZZ H J DQB NC VDDQ VDD VSS VSS VSS VDD VDDQ DQA NC J K DQB NC VDDQ VDD VSS VSS VSS VDD VDDQ DQA NC K L DQB NC VDDQ VDD VSS VSS VSS VDD VDDQ DQA NC L M DQB NC VDDQ VDD VSS VSS VSS VDD VDDQ DQA NC M N DQPB NC VDDQ VSS NC ANC VSS VDDQ NC NC N PNC NC A ATDI A1 TDO A A A AP RLBO NC A ATMS A0 TCK A A A AR 11 x 15 Bump BGA—13mm x 15 mm Body—1.0 mm Bump Pitch |
Numéro de pièce similaire - GS8161V18CGD-300 |
|
Description similaire - GS8161V18CGD-300 |