Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

GS8160E32T-250I Fiches technique(PDF) 6 Page - GSI Technology

No de pièce GS8160E32T-250I
Description  1M x 18, 512K x 36 18Mb Sync Burst SRAMs
Download  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  GSI [GSI Technology]
Site Internet  http://www.gsitechnology.com
Logo GSI - GSI Technology

GS8160E32T-250I Fiches technique(HTML) 6 Page - GSI Technology

Back Button GS8160E32T-250I Datasheet HTML 2Page - GSI Technology GS8160E32T-250I Datasheet HTML 3Page - GSI Technology GS8160E32T-250I Datasheet HTML 4Page - GSI Technology GS8160E32T-250I Datasheet HTML 5Page - GSI Technology GS8160E32T-250I Datasheet HTML 6Page - GSI Technology GS8160E32T-250I Datasheet HTML 7Page - GSI Technology GS8160E32T-250I Datasheet HTML 8Page - GSI Technology GS8160E32T-250I Datasheet HTML 9Page - GSI Technology GS8160E32T-250I Datasheet HTML 10Page - GSI Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 25 page
background image
GS8160E18/32/36T-250/225/200/166/150/133
Specifications cited are subject to change without notice. For latest documentation see http://www.gsitechnology.com.
Rev: 2.13 11/2004
6/25
© 1999, GSI Technology
GS8160E18/32/36 Block Diagram
A1
A0
A0
A1
D0
D1
Q1
Q0
Counter
Load
DQ
DQ
Register
Register
DQ
Register
DQ
Register
DQ
Register
DQ
Register
DQ
Register
DQ
Register
A0–An
LBO
ADV
CK
ADSC
ADSP
GW
BW
E1
G
ZZ
Power Down
Control
Memory
Array
36
36
4
A
QD
E2
E3
DQx1–DQx9
Note: Only x36 version shown for simplicity.
0
BA
BB
BC
BD
FT


Numéro de pièce similaire - GS8160E32T-250I

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
GSI Technology
GS8160E32BGT-150 GSI-GS8160E32BGT-150 Datasheet
921Kb / 23P
   1M x 18, 512K x 32, 512K x 36 18Mb Sync Burst SRAMs
GS8160E32BGT-150I GSI-GS8160E32BGT-150I Datasheet
921Kb / 23P
   1M x 18, 512K x 32, 512K x 36 18Mb Sync Burst SRAMs
GS8160E32BGT-150IV GSI-GS8160E32BGT-150IV Datasheet
926Kb / 23P
   1M x 18, 512K x 32, 512K x 36 18Mb Sync Burst SRAMs
GS8160E32BGT-150V GSI-GS8160E32BGT-150V Datasheet
926Kb / 23P
   1M x 18, 512K x 32, 512K x 36 18Mb Sync Burst SRAMs
GS8160E32BGT-200 GSI-GS8160E32BGT-200 Datasheet
921Kb / 23P
   1M x 18, 512K x 32, 512K x 36 18Mb Sync Burst SRAMs
More results

Description similaire - GS8160E32T-250I

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
GSI Technology
GS8161E18BT GSI-GS8161E18BT Datasheet
1Mb / 35P
   1M x 18, 512K x 36, 512K x 36 18Mb Sync Burst SRAMs
GS8161E18BT-V GSI-GS8161E18BT-V Datasheet
1Mb / 35P
   1M x 18, 512K x 36, 512K x 36 18Mb Sync Burst SRAMs
GS8160V18AT GSI-GS8160V18AT Datasheet
489Kb / 24P
   1M x 18, 512K x 32, 512K x 36 18Mb Sync Burst SRAMs
GS816018DGT-250I GSI-GS816018DGT-250I Datasheet
255Kb / 25P
   1M x 18, 512K x 32, 512K x 36 18Mb Sync Burst SRAMs
GS8161V18CD GSI-GS8161V18CD Datasheet
776Kb / 28P
   1M x 18 and 512K x 36 18Mb Sync Burst SRAMs
GS816018C GSI-GS816018C Datasheet
567Kb / 22P
   1M x 18 and 512K x 36 18Mb Sync Burst SRAMs
GS8160V18CT GSI-GS8160V18CT Datasheet
558Kb / 21P
   1M x 18 and 512K x 36 18Mb Sync Burst SRAMs
GS816018BT GSI-GS816018BT Datasheet
925Kb / 24P
   1M x 18, 512K x 32, 512K x 36 18Mb Sync Burst SRAMs
GS8160F18T GSI-GS8160F18T Datasheet
544Kb / 22P
   1M x 18, 512K x 32, 512K x 36 18Mb Sync Burst SRAMs
GS8160E18BT-V GSI-GS8160E18BT-V Datasheet
926Kb / 23P
   1M x 18, 512K x 32, 512K x 36 18Mb Sync Burst SRAMs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com