Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
GS882ZV18BD-333 Fiches technique(PDF) 4 Page - GSI Technology |
|
GS882ZV18BD-333 Fiches technique(HTML) 4 Page - GSI Technology |
4 / 33 page GS882ZV18/36BB/D-333/300/250/200 Rev: 1.03 3/2005 4/33 © 2004, GSI Technology Specifications cited are subject to change without notice. For latest documentation see http://www.gsitechnology.com. NoBL is a trademark of Cypress Semiconductor Corp.. NtRAM is a trademark of Samsung Electronics Co.. ZBT is a trademark of Integrated Device Technology, Inc. 165 Bump BGA—x18 Commom I/O—Top View (Package D) 123456789 10 11 ANC AE1 BB NC E3 CKE ADV A17 A A18 A BNC AE2 NC BA CK W G NC ANC B CNC NC VDDQ VSS VSS VSS VSS VSS VDDQ NC DQA C DNC DQB VDDQ VDD VSS VSS VSS VDD VDDQ NC DQA D ENC DQB VDDQ VDD VSS VSS VSS VDD VDDQ NC DQA E FNC DQB VDDQ VDD VSS VSS VSS VDD VDDQ NC DQA F GNC DQB VDDQ VDD VSS VSS VSS VDD VDDQ NC DQA G HFT MCH NC VDD VSS VSS VSS VDD NC ZQ ZZ H J DQB NC VDDQ VDD VSS VSS VSS VDD VDDQ DQA NC J K DQB NC VDDQ VDD VSS VSS VSS VDD VDDQ DQA NC K L DQB NC VDDQ VDD VSS VSS VSS VDD VDDQ DQA NC L M DQB NC VDDQ VDD VSS VSS VSS VDD VDDQ DQA NC M N DQB DNU VDDQ VSS NC NC NC VSS VDDQ NC NC N PNC NC A ATDI A1 TDO A A ANC P RLBO NC A ATMS A0 TCK A A A AR 11 x 15 Bump BGA—13 mm x 15 mm Body—1.0 mm Bump Pitch |
Numéro de pièce similaire - GS882ZV18BD-333 |
|
Description similaire - GS882ZV18BD-333 |