Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

GS881E18BGT-333 Fiches technique(PDF) 4 Page - GSI Technology

No de pièce GS881E18BGT-333
Description  512K x 18, 256K x 32, 256K x 36 9Mb Sync Burst SRAMs
Download  40 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  GSI [GSI Technology]
Site Internet  http://www.gsitechnology.com
Logo GSI - GSI Technology

GS881E18BGT-333 Fiches technique(HTML) 4 Page - GSI Technology

  GS881E18BGT-333 Datasheet HTML 1Page - GSI Technology GS881E18BGT-333 Datasheet HTML 2Page - GSI Technology GS881E18BGT-333 Datasheet HTML 3Page - GSI Technology GS881E18BGT-333 Datasheet HTML 4Page - GSI Technology GS881E18BGT-333 Datasheet HTML 5Page - GSI Technology GS881E18BGT-333 Datasheet HTML 6Page - GSI Technology GS881E18BGT-333 Datasheet HTML 7Page - GSI Technology GS881E18BGT-333 Datasheet HTML 8Page - GSI Technology GS881E18BGT-333 Datasheet HTML 9Page - GSI Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 40 page
background image
GS881E18B(T/D)/GS881E32B(T/D)/GS881E36B(T/D)
Rev: 1.04 3/2005
4/40
© 2002, GSI Technology
Specifications cited are subject to change without notice. For latest documentation see http://www.gsitechnology.com.
GS881E36B 100-Pin TQFP Pinout (Package T)
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
VDDQ
VSS
DQC
DQC
VSS
VDDQ
DQC
DQC
FT
VDD
NC
VSS
DQD
DQD
VDDQ
VSS
DQD
DQD
DQD
VSS
VDDQ
VDDQ
VSS
DQB
DQB
VSS
VDDQ
DQB
DQB
VSS
NC
VDD
ZZ
DQA
DQA
VDDQ
VSS
DQA
DQA
VSS
VDDQ
256K x 36
Top View
DQB
DQPB
DQB
DQB
DQB
DQA
DQA
DQA
DQA
DQPA
DQC
DQC
DQC
DQD
DQD
DQD
DQPD
DQC
DQPC
10099 989796959493929190898887868584838281
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


Numéro de pièce similaire - GS881E18BGT-333

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
GSI Technology
GS881E18BGT-150IV GSI-GS881E18BGT-150IV Datasheet
1Mb / 36P
   512K x 18, 256K x 32, 256K x 36 9Mb Sync Burst SRAMs
GS881E18BGT-150V GSI-GS881E18BGT-150V Datasheet
1Mb / 36P
   512K x 18, 256K x 32, 256K x 36 9Mb Sync Burst SRAMs
GS881E18BGT-200IV GSI-GS881E18BGT-200IV Datasheet
1Mb / 36P
   512K x 18, 256K x 32, 256K x 36 9Mb Sync Burst SRAMs
GS881E18BGT-200V GSI-GS881E18BGT-200V Datasheet
1Mb / 36P
   512K x 18, 256K x 32, 256K x 36 9Mb Sync Burst SRAMs
GS881E18BGT-250IV GSI-GS881E18BGT-250IV Datasheet
1Mb / 36P
   512K x 18, 256K x 32, 256K x 36 9Mb Sync Burst SRAMs
More results

Description similaire - GS881E18BGT-333

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
GSI Technology
GS880E18BT GSI-GS880E18BT Datasheet
645Kb / 28P
   512K x 18, 256K x 32, 256K x 36 9Mb Sync Burst SRAMs
GS880F18BT GSI-GS880F18BT Datasheet
599Kb / 27P
   512K x 18, 256K x 32, 256K x 36 9Mb Sync Burst SRAMs
GS881E18T-V GSI-GS881E18T-V Datasheet
1Mb / 36P
   512K x 18, 256K x 32, 256K x 36 9Mb Sync Burst SRAMs
GS88018AT-250 GSI-GS88018AT-250 Datasheet
756Kb / 26P
   512K x 18, 256K x 32, 256K x 36 9Mb Sync Burst SRAMs
GS88036CGT-200 GSI-GS88036CGT-200 Datasheet
263Kb / 24P
   512K x 18, 256K x 32, 256K x 36 9Mb Sync Burst SRAMs
GS880E18BT-V GSI-GS880E18BT-V Datasheet
916Kb / 23P
   512K x 18, 256K x 32, 256K x 36 9Mb Sync Burst SRAMs
GS88118BT-V GSI-GS88118BT-V Datasheet
1Mb / 36P
   512K x 18, 256K x 32, 256K x 36 9Mb Sync Burst SRAMs
GS88118BT GSI-GS88118BT Datasheet
1Mb / 39P
   512K x 18, 256K x 32, 256K x 36 9Mb Sync Burst SRAMs
GS88018BT GSI-GS88018BT Datasheet
602Kb / 24P
   512K x 18, 256K x 32, 256K x 36 9Mb Sync Burst SRAMs
GS880F18BT-V GSI-GS880F18BT-V Datasheet
844Kb / 21P
   512K x 18, 256K x 32, 256K x 36 9Mb Sync Burst SRAMs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com