Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
STBB068 Fiches technique(PDF) 2 Page - EIC discrete Semiconductors |
|
STBB068 Fiches technique(HTML) 2 Page - EIC discrete Semiconductors |
2 / 4 page ELECTRICAL CHARACTERISTICS Rating at 25 °C ambient temperature unless otherwise specified Breakdown Voltage @ It W orking Peak Maximum Maximum Maximum Maximum ( Note 1 ) Reverse Reverse Leakage Reverse Clamping Temperature TYPE Voltage @ VRWM Current Voltage @ IRSM Co-efficient VBR (V) It VRWM IR IRSM VRSM of VBR Min. Max. (mA) (V) ( µA) (A) (V) (% / °C) STBB06I 6.45 7.48 10 5.80 2000 38.0 10.5 0.057 STBB56I 6.45 7.14 10 5.80 2000 38.0 10.5 0.057 STBB07F 7.13 8.25 10 6.40 1000 35.4 11.3 0.061 STBB57F 7.13 7.88 10 6.40 1000 35.4 11.3 0.061 STBB08C 7.79 9.02 10 7.02 400 33.0 12.1 0.065 STBB58C 7.79 8.61 10 7.02 400 33.0 12.1 0.065 STBB09B 8.65 10.0 1.0 7.78 100 30.0 13.4 0.068 STBB59B 8.65 9.55 1.0 7.78 100 30.0 13.4 0.068 STBB010 9.50 11.0 1.0 8.55 20 27.6 14.5 0.073 STBB510 9.50 10.5 1.0 8.55 20 27.6 14.5 0.073 STBB011 10.5 12.1 1.0 9.40 10 25.7 15.6 0.075 STBB511 10.5 11.6 1.0 9.40 10 25.7 15.6 0.075 STBB012 11.4 13.2 1.0 10.2 5.0 24.0 16.7 0.078 STBB512 11.4 12.6 1.0 10.2 5.0 24.0 16.7 0.078 STBB013 12.4 14.3 1.0 11.1 5.0 22.0 18.2 0.081 STBB513 12.4 13.7 1.0 11.1 5.0 22.0 18.2 0.081 STBB015 14.3 16.5 1.0 12.8 5.0 19.0 21.2 0.084 STBB515 14.3 15.8 1.0 12.8 5.0 19.0 21.2 0.084 STBB016 15.2 17.6 1.0 13.6 5.0 17.8 22.5 0.086 STBB516 15.2 16.8 1.0 13.6 5.0 17.8 22.5 0.086 STBB018 17.1 19.8 1.0 15.3 5.0 16.0 25.2 0.088 STBB518 17.1 18.9 1.0 15.3 5.0 16.0 25.2 0.088 STBB020 19.0 22.0 1.0 17.1 5.0 14.5 27.7 0.090 STBB520 19.0 21.0 1.0 17.1 5.0 14.5 27.7 0.090 STBB022 20.9 24.2 1.0 18.8 5.0 13.0 30.6 0.092 STBB522 20.9 23.1 1.0 18.8 5.0 13.0 30.6 0.092 STBB024 22.8 26.4 1.0 20.5 5.0 12.0 33.2 0.094 STBB524 22.8 25.2 1.0 20.5 5.0 12.0 33.2 0.094 STBB027 25.7 29.7 1.0 23.1 5.0 10.7 37.5 0.096 STBB527 25.7 28.4 1.0 23.1 5.0 10.7 37.5 0.096 STBB030 28.5 33.0 1.0 25.6 5.0 9.6 41.5 0.097 STBB530 28.5 31.5 1.0 25.6 5.0 9.6 41.5 0.097 STBB033 31.4 36.3 1.0 28.2 5.0 8.8 45.7 0.098 STBB533 31.4 34.7 1.0 28.2 5.0 8.8 45.7 0.098 STBB036 34.2 39.6 1.0 30.8 5.0 8.0 49.9 0.099 STBB536 34.2 37.8 1.0 30.8 5.0 8.0 49.9 0.099 STBB039 37.1 42.9 1.0 33.3 5.0 7.4 53.9 0.100 STBB539 37.1 41.0 1.0 33.3 5.0 7.4 53.9 0.100 STBB043 40.9 47.3 1.0 36.8 5.0 6.7 59.3 0.101 STBB543 40.9 45.2 1.0 36.8 5.0 6.7 59.3 0.101 STBB047 44.7 51.7 1.0 40.2 5.0 6.2 64.8 0.101 STBB547 44.7 49.4 1.0 40.2 5.0 6.2 64.8 0.101 STBB051 48.5 56.1 1.0 43.6 5.0 5.7 70.1 0.102 STBB551 48.5 53.6 1.0 43.6 5.0 5.7 70.1 0.102 STBB056 53.2 61.6 1.0 47.8 5.0 5.2 77.0 0.103 STBB556 53.2 58.8 1.0 47.8 5.0 5.2 77.0 0.103 Page 2 of 4 Rev. 04 : March 25, 2005 |
Numéro de pièce similaire - STBB068 |
|
Description similaire - STBB068 |