Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
STBK030 Fiches technique(PDF) 2 Page - EIC discrete Semiconductors |
|
STBK030 Fiches technique(HTML) 2 Page - EIC discrete Semiconductors |
2 / 4 page ELECTRICAL CHARACTERISTICS Rating at 25 °C ambient temperature unless otherwise specified Breakdown Voltage @ It Working Peak Maximum Maximum Maximum Maximum ( Note 1 ) Reverse Reverse Leakage Reverse Clamping Temperature Type No. Voltage @ VRWM Current Voltage @ IRSM Co-efficient VBR (V) It VRWM IR IRSM VRSM of VBR Min. Max. (mA) (V) (µA) (A) (V) (% / °C) STBK06I 6.12 7.48 10 5.50 2000 139 10.8 0.057 STBK56I 6.45 7.14 10 5.80 2000 143 10.5 0.057 STBK07F 6.75 8.25 10 6.05 1000 128 11.7 0.061 STBK57F 7.13 7.88 10 6.40 1000 132 11.3 0.061 STBK08C 7.38 9.02 10 6.63 400 120 12.5 0.065 STBK58C 7.79 8.61 10 7.02 400 124 12.1 0.065 STBK09B 8.19 10.0 1.0 7.37 100 109 13.8 0.068 STBK59B 8.65 9.6 1.0 7.78 100 112 13.4 0.068 STBK010 9.00 11.0 1.0 8.10 10 100 15.0 0.073 STBK510 9.50 10.5 1.0 8.55 10 103 14.5 0.073 STBK011 9.90 12.1 1.0 8.92 10 93.0 16.2 0.075 STBK511 10.5 11.6 1.0 9.40 10 96.0 15.6 0.075 STBK012 10.8 13.2 1.0 9.72 5.0 87.0 17.3 0.078 STBK512 11.4 12.6 1.0 10.2 5.0 90.0 16.7 0.078 STBK013 11.7 14.3 1.0 10.5 5.0 79.0 19.0 0.081 STBK513 12.4 13.7 1.0 11.1 5.0 82.0 18.2 0.081 STBK015 13.5 16.5 1.0 12.1 5.0 68.0 22.0 0.084 STBK515 14.3 15.8 1.0 12.8 5.0 71.0 21.2 0.084 STBK016 14.4 17.6 1.0 12.9 5.0 64.0 23.5 0.086 STBK516 15.2 16.8 1.0 13.6 5.0 67.0 22.5 0.086 STBK018 16.2 19.8 1.0 14.5 5.0 56.5 26.5 0.088 STBK518 17.1 18.9 1.0 15.3 5.0 59.5 25.2 0.088 STBK020 18.0 22.0 1.0 16.2 5.0 51.5 29.1 0.090 STBK520 19.0 21.0 1.0 17.1 5.0 54.0 27.7 0.090 STBK022 19.8 24.2 1.0 17.8 5.0 47.0 31.9 0.092 STBK522 20.9 23.1 1.0 18.8 5.0 49.0 30.6 0.092 STBK024 21.6 26.4 1.0 19.4 5.0 43.0 34.7 0.094 STBK524 22.8 25.2 1.0 20.5 5.0 45.0 33.2 0.094 STBK027 24.3 29.7 1.0 21.8 5.0 38.5 39.1 0.096 STBK527 25.7 28.4 1.0 23.1 5.0 40.0 37.5 0.096 STBK030 27.0 33.0 1.0 24.3 5.0 34.5 43.5 0.097 STBK530 28.5 31.5 1.0 25.6 5.0 36.0 41.4 0.097 STBK033 29.7 36.3 1.0 26.8 5.0 31.5 47.7 0.098 STBK533 31.4 34.7 1.0 28.2 5.0 33.0 45.7 0.098 STBK036 32.4 39.6 1.0 29.1 5.0 29.0 52.0 0.099 STBK536 34.2 37.8 1.0 30.8 5.0 30.0 49.9 0.099 STBK039 35.1 42.9 1.0 31.6 5.0 26.5 56.4 0.100 STBK539 37.1 41.0 1.0 33.3 5.0 28.0 53.9 0.100 STBK043 38.7 47.3 1.0 34.8 5.0 24.0 61.9 0.101 STBK543 40.9 45.2 1.0 36.8 5.0 25.3 59.3 0.101 STBK047 42.3 51.7 1.0 38.1 5.0 22.2 67.8 0.101 STBK547 44.7 49.4 1.0 40.2 5.0 23.2 64.8 0.101 STBK051 45.9 56.1 1.0 41.3 5.0 20.4 73.5 0.102 STBK551 48.5 53.6 1.0 43.6 5.0 21.4 70.1 0.102 STBK056 50.4 61.6 1.0 45.4 5.0 18.6 80.5 0.103 STBK556 53.2 58.8 1.0 47.8 5.0 19.5 77.0 0.103 Page 2 of 4 Rev. 06 : May 2, 2006 Certificate TH97/10561QM Certificate TW00/17276EM |
Numéro de pièce similaire - STBK030 |
|
Description similaire - STBK030 |