Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

STA423N Fiches technique(PDF) 1 Page - AUK corp

No de pièce STA423N
Description  PNP Silicon Transistor
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  AUK [AUK corp]
Site Internet  https:www.auk.co.kr
Logo AUK - AUK corp

STA423N Fiches technique(HTML) 1 Page - AUK corp

  STA423N Datasheet HTML 1Page - AUK corp STA423N Datasheet HTML 2Page - AUK corp STA423N Datasheet HTML 3Page - AUK corp STA423N Datasheet HTML 4Page - AUK corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
KSD-T0C028-001
1
STA423N
PNP Silicon Transistor
Descriptions
• High voltage application
Features
• High collector-emitter voltage : VCEO=-250V
• Complementary pair with STC422N
Ordering Information
Type NO.
Marking
Package Code
STA423N
STA423
TO-92N
Outline Dimensions
unit : mm
S
Seem
miiccoon
nd
du
uccttoorr
PIN Connections
1. Emitter
2. Collector
3. Base
0.40 Max.
1.27 Typ.
0.52 Max.
2.25 Max.
4.20~4.40
0.90 Max.
3.55 Typ
2 3
1


Numéro de pièce similaire - STA423N

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Sanken electric
STA421 SANKEN-STA421 Datasheet
19Kb / 1P
   PNP General purpose
STA421A SANKEN-STA421A Datasheet
19Kb / 1P
   PNP General purpose
STA421A SANKEN-STA421A Datasheet
34Kb / 1P
   PNP General purpose
STA421A SANKEN-STA421A Datasheet
34Kb / 1P
   PNP General purpose
STA421A SANKEN-STA421A_06 Datasheet
34Kb / 1P
   PNP General purpose
More results

Description similaire - STA423N

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
STMicroelectronics
BD234 STMICROELECTRONICS-BD234 Datasheet
62Kb / 4P
   SILICON PNP TRANSISTOR
logo
Hi-Sincerity Mocroelect...
HMPS6562 HSMC-HMPS6562 Datasheet
38Kb / 4P
   PNP SILICON TRANSISTOR
logo
AUK corp
SRA2201M AUK-SRA2201M Datasheet
52Kb / 3P
   PNP Silicon Transistor
SRA2201SF AUK-SRA2201SF Datasheet
51Kb / 3P
   PNP Silicon Transistor
SRA2202UF AUK-SRA2202UF Datasheet
193Kb / 3P
   PNP Silicon Transistor
SRA2204S AUK-SRA2204S Datasheet
52Kb / 3P
   PNP Silicon Transistor
SRA2206 AUK-SRA2206 Datasheet
49Kb / 3P
   PNP Silicon Transistor
SRA2206EF AUK-SRA2206EF Datasheet
44Kb / 3P
   PNP Silicon Transistor
SRA2206SF AUK-SRA2206SF Datasheet
44Kb / 3P
   PNP Silicon Transistor
STN2907 AUK-STN2907 Datasheet
226Kb / 4P
   PNP Silicon Transistor
STS8550 AUK-STS8550 Datasheet
96Kb / 3P
   PNP Silicon Transistor
More results


Html Pages

1 2 3 4


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com