Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

STD1530PL Fiches technique(PDF) 7 Page - SamHop Microelectronics Corp.

No de pièce STD1530PL
Description  P-Channel E nhancement Mode MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  SAMHOP [SamHop Microelectronics Corp.]
Site Internet  http://www.samhop.com.tw
Logo SAMHOP - SamHop Microelectronics Corp.

STD1530PL Fiches technique(HTML) 7 Page - SamHop Microelectronics Corp.

  STD1530PL Datasheet HTML 1Page - SamHop Microelectronics Corp. STD1530PL Datasheet HTML 2Page - SamHop Microelectronics Corp. STD1530PL Datasheet HTML 3Page - SamHop Microelectronics Corp. STD1530PL Datasheet HTML 4Page - SamHop Microelectronics Corp. STD1530PL Datasheet HTML 5Page - SamHop Microelectronics Corp. STD1530PL Datasheet HTML 6Page - SamHop Microelectronics Corp. STD1530PL Datasheet HTML 7Page - SamHop Microelectronics Corp. STD1530PL Datasheet HTML 8Page - SamHop Microelectronics Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
5
35
9
3
95
05
7
41
7
85
30
3
84
0.94
3
3
4
5
9
3
9
1
6.00
0
36
4
9.70
1
82
398
1.425
1.625
56
0.064
0.650
0.850
6
33
L2
0.600
0.024
REF.
REF.
2.29
BSC
0.090
BSC
6
S T U/D1530P L


Numéro de pièce similaire - STD1530PL

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Tyco Electronics
STD15-Applicator MACOM-STD15-Applicator Datasheet
5Mb / 85P
   tyco electronics contents
logo
STMicroelectronics
STD150N3LLH6 STMICROELECTRONICS-STD150N3LLH6 Datasheet
948Kb / 16P
   N-channel 30 V, 0.0024 ohm , 80 A, DPAK, IPAK, TO-220
logo
SHENZHEN DOINGTER SEMIC...
STD150N3LLH6 DOINGTER-STD150N3LLH6 Datasheet
1Mb / 7P
   N-Channel MOSFET uses advanced SGT technology
logo
STMicroelectronics
STD150NH02L STMICROELECTRONICS-STD150NH02L Datasheet
186Kb / 9P
   N-CHANNEL 24V - 0.003 ohm - 150A ClipPAK??IPAK STripFET??III POWER MOSFET
STD150NH02L STMICROELECTRONICS-STD150NH02L Datasheet
492Kb / 16P
   N-channel 24V- 0.003廓 - 150A - ClipPAK??- IPAK STripFET??IlI Power MOSFET
More results

Description similaire - STD1530PL

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
SamHop Microelectronics...
STM4439 SAMHOP-STM4439 Datasheet
883Kb / 7P
   P -Channel E nhancement Mode MOSFET
STU2040PL SAMHOP-STU2040PL Datasheet
861Kb / 8P
   P-Channel E nhancement Mode MOSFET
SDM9433 SAMHOP-SDM9433 Datasheet
306Kb / 5P
   P -Channel E nhancement Mode MOSFET
STM6375 SAMHOP-STM6375 Datasheet
650Kb / 7P
   P-Channel E nhancement Mode MOSFET
STU1030PL SAMHOP-STU1030PL Datasheet
876Kb / 8P
   P-Channel E nhancement Mode MOSFET
STS3401 SAMHOP-STS3401 Datasheet
680Kb / 7P
   P-Channel E nhancement Mode MOSFET
STM4433 SAMHOP-STM4433 Datasheet
658Kb / 7P
   P-Channel E nhancement Mode MOSFET
SDM4435 SAMHOP-SDM4435 Datasheet
550Kb / 7P
   P-Channel E nhancement Mode MOSFET
STS3403 SAMHOP-STS3403 Datasheet
700Kb / 7P
   P-Channel E nhancement Mode MOSFET
SDM9435A SAMHOP-SDM9435A Datasheet
359Kb / 5P
   P -Channel E nhancement Mode MOS FET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com