Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
Selected language     French  ▼
Nom de la pièce
         Description


ABA-32563 Datasheet(Fiches technique) 5 Page - Agilent(Hewlett-Packard)

Numéro de pièce ABA-32563
Description  2.5 GHz Broadband Silicon RFIC Amplifier
Télécharger  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricant  HP [Agilent(Hewlett-Packard)]
Site Internet  http://www.home.agilent.com
Logo 

   
 5 page
background image
5
ABA-32563 Typical Scattering Parameters
TC = +25°C, ZO = 50Ω, VCC = 3V, unless stated otherwise
Freq
S11
S11
S21
S21
S21
S12
S12
S22
S22
K
(GHz)
Mag.
Ang.
dB
Mag.
Ang.
Mag.
Ang.
Mag.
Ang.
Factor
0.10
0.12
171.5
20.0
10.00
-5.6
0.02
2.6
0.28
-6.5
2.70
0.20
0.11
167.2
20.0
10.04
-11.0
0.02
6.0
0.27
-12.9
2.70
0.30
0.11
162.7
20.1
10.07
-16.7
0.02
9.5
0.27
-18.8
2.70
0.40
0.10
158.0
20.1
10.09
-22.5
0.02
12.8
0.27
-24.8
2.70
0.50
0.10
139.9
20.0
10.02
-28.8
0.02
15.7
0.26
-27.6
2.60
0.60
0.10
129.4
20.0
9.95
-34.7
0.02
18.6
0.26
-31.7
2.60
0.70
0.10
121.2
19.9
9.88
-40.6
0.02
21.2
0.25
-35.9
2.50
0.80
0.09
111.6
19.8
9.79
-46.4
0.02
23.5
0.25
-40.4
2.40
0.90
0.09
102.0
19.7
9.69
-52.2
0.02
25.5
0.25
-45.0
2.40
1.00
0.09
93.3
19.6
9.58
-58.1
0.02
26.9
0.24
-49.8
2.30
1.10
0.08
84.1
19.5
9.48
-63.7
0.02
28.6
0.24
-54.5
2.30
1.20
0.08
75.4
19.4
9.35
-69.5
0.02
29.6
0.23
-59.4
2.20
1.30
0.08
66.5
19.3
9.24
-75.2
0.03
30.2
0.22
-64.5
2.10
1.40
0.08
55.2
19.2
9.12
-80.8
0.03
30.9
0.22
-69.8
2.10
1.50
0.08
45.2
19.1
8.99
-86.5
0.03
31.4
0.21
-75.2
2.10
1.60
0.07
34.1
19.0
8.86
-92.3
0.03
31.8
0.20
-80.7
2.00
1.70
0.08
24.4
18.8
8.71
-98.1
0.03
31.9
0.18
-86.4
2.00
1.80
0.08
10.6
18.6
8.54
-103.6
0.03
31.7
0.17
-92.0
2.00
1.90
0.08
-2.2
18.5
8.41
-109.3
0.03
31.9
0.16
-98.5
2.00
2.00
0.08
-12.5
18.4
8.27
-115.0
0.03
31.9
0.15
-105.6
2.00
2.20
0.08
-34.6
17.9
7.87
-126.4
0.03
31.8
0.12
-120.6
2.00
2.40
0.09
-57.6
17.5
7.51
-137.5
0.04
31.9
0.10
-139.2
2.00
2.60
0.10
-77.3
17.0
7.08
-148.8
0.04
32.3
0.08
-163.9
2.00
2.80
0.12
-93.3
16.4
6.64
-159.3
0.04
32.4
0.07
167.4
2.10
3.00
0.13
-108.3
15.9
6.21
-169.6
0.04
32.4
0.07
137.7
2.10
3.20
0.15
-124.9
15.3
5.81
-179.7
0.04
32.1
0.08
115.7
2.10
3.40
0.16
-137.7
14.6
5.39
170.6
0.05
32.2
0.09
98.7
2.10
3.60
0.19
-150.1
14.0
5.04
161.4
0.05
31.5
0.10
86.3
2.10
3.80
0.20
-162.9
13.5
4.71
152.1
0.05
31.0
0.12
78.9
2.10
4.00
0.22
-175.0
12.8
4.38
142.9
0.05
30.5
0.13
71.9
2.10
4.20
0.23
175.0
12.1
4.04
134.4
0.06
30.0
0.14
65.2
2.10
4.40
0.26
166.1
11.6
3.79
126.2
0.06
28.2
0.15
59.1
2.10
4.60
0.27
155.3
11.0
3.54
117.3
0.06
26.7
0.15
55.0
2.10
4.80
0.28
145.8
10.2
3.25
108.7
0.07
25.2
0.16
50.2
2.10
5.00
0.29
138.3
9.5
2.99
101.3
0.07
23.2
0.16
45.0
2.20
5.20
0.30
131.7
8.8
2.77
94.2
0.08
20.8
0.16
40.1
2.20
5.40
0.31
126.2
8.2
2.57
87.6
0.08
18.4
0.16
35.1
2.20
5.60
0.32
120.9
7.7
2.42
81.0
0.09
15.6
0.16
30.3
2.20
5.80
0.34
115.6
7.2
2.28
74.3
0.09
12.7
0.16
25.3
2.20
6.00
0.35
110.4
6.6
2.14
67.7
0.09
9.6
0.15
23.8
2.20




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8 


Datasheet Download



Numéro de composants électroniques

Numéro de pièceDescription des composantsHtml ViewFabricant
ABA-535633.5 GHz Broadband Silicon RFIC Amplifier 1 2 3 4 5 MoreAgilent(Hewlett-Packard)
ABA-515633.5 GHz Broadband Silicon RFIC Amplifier 1 2 3 4 5 MoreAgilent(Hewlett-Packard)
ABA-315633.5 GHz Broadband Silicon RFIC Amplifier 1 2 3 4 5 MoreAgilent(Hewlett-Packard)
ABA-525633.5 GHz Broadband Silicon RFIC Amplifier 1 2 3 4 5 MoreAgilent(Hewlett-Packard)
UPC2709T2.5 GHz SILICON MMIC WIDE-BAND AMPLIFIER 1 2 3 4 5 MoreNEC
UPC1677B1.7 GHz MEDIUM POWER BROADBAND SILICON MMIC AMPLIFIER 1 2 3 NEC
UPC16782 GHz MEDIUM POWER BROADBAND SILICON MMIC AMPLIFIER 1 2 3 4 5 MoreNEC
IVA-14208Silicon Bipolar MMIC 2.5 GHz Variable Gain Amplifier 1 2 3 4 5 MoreAgilent(Hewlett-Packard)
HMC286GaAs MMIC LOW NOISE AMPLIFIER 2.3 - 2.5 GHz 1 2 3 4 5 MoreHittite Microwave Corporation
WHM2535-12AE2.5 - 3.5 GHz LOW NOISE AMPLIFIER WHM2535-12AE 1 2 3 4 5 List of Unclassifed Manufacturers

Lien URL

AllDATASHEET vous a-t-il été utile ?   [ DONATE ]  

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Favoris   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved © Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl