Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

FMM5820X Fiches technique(PDF) 8 Page - Eudyna Devices Inc

No de pièce FMM5820X
Description  Ka-Band Power Amplifier MMIC
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  EUDYNA [Eudyna Devices Inc]
Site Internet  http://www.sei-device.com/index.asp
Logo EUDYNA - Eudyna Devices Inc

FMM5820X Fiches technique(HTML) 8 Page - Eudyna Devices Inc

Back Button FMM5820X Datasheet HTML 4Page - Eudyna Devices Inc FMM5820X Datasheet HTML 5Page - Eudyna Devices Inc FMM5820X Datasheet HTML 6Page - Eudyna Devices Inc FMM5820X Datasheet HTML 7Page - Eudyna Devices Inc FMM5820X Datasheet HTML 8Page - Eudyna Devices Inc FMM5820X Datasheet HTML 9Page - Eudyna Devices Inc FMM5820X Datasheet HTML 10Page - Eudyna Devices Inc FMM5820X Datasheet HTML 11Page - Eudyna Devices Inc FMM5820X Datasheet HTML 12Page - Eudyna Devices Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 13 page
background image
8
Ka-Band Power Amplifier MMIC
FMM5820X
S-Parameter
VDD=7V, IDD=1500mA
Freq.
GHz
Mag.
Ang.
Mag.
Ang.
Mag.
Ang.
Mag.
Ang.
1
1.000
-8.84
0.018
36.54
0.001
124.01
0.984
-61.76
2
0.999
-17.66
0.015
143.44
0.000
15.28
0.962
-102.23
3
0.996
-26.37
0.006
-82.94
0.001
-45.86
0.947
-123.54
4
0.996
-34.93
0.002
163.03
0.001
-154.12
0.975
-138.63
5
0.989
-43.05
0.005
-123.49
0.001
-86.15
0.982
-150.35
6
0.987
-50.92
0.003
-96.08
0.003
-85.88
0.972
-159.39
7
0.983
-58.34
0.003
-62.12
0.002
-108.04
0.948
-166.26
8
0.982
-65.47
0.004
-122.20
0.002
-100.39
0.923
-171.16
9
0.982
-72.29
0.004
-67.33
0.003
-87.88
0.909
-174.58
10
0.975
-78.95
0.005
44.42
0.003
-83.82
0.904
-177.70
11
0.976
-85.28
0.005
-44.57
0.003
-101.83
0.908
179.04
12
0.972
-91.04
0.003
-149.21
0.002
-94.18
0.910
175.78
13
0.969
-96.64
0.005
-47.61
0.004
-99.30
0.914
172.35
14
0.975
-101.60
0.006
-77.32
0.006
-94.51
0.914
168.68
15
0.969
-107.14
0.008
52.24
0.005
-82.14
0.914
165.11
16
0.971
-113.35
0.013
-23.85
0.004
-106.79
0.913
161.20
17
0.952
-117.39
0.007
-73.84
0.005
-112.94
0.905
156.88
18
0.955
-122.71
0.020
-95.86
0.005
-65.11
0.903
152.43
19
0.950
-126.63
0.010
-79.59
0.005
-108.92
0.895
147.82
20
0.951
-131.24
0.011
-61.73
0.006
-90.82
0.877
141.79
21
0.937
-135.73
0.008
23.94
0.001
-42.84
0.861
134.93
22
0.949
-140.89
0.005
-29.90
0.001
-170.93
0.839
127.19
23
0.936
-145.71
0.011
43.99
0.006
-70.45
0.803
117.33
24
0.937
-150.80
0.063
-13.13
0.006
-121.97
0.756
102.26
25
0.931
-158.12
0.424
-89.02
0.006
-77.70
0.615
76.43
26
0.914
-167.84
2.398
159.23
0.006
-95.63
0.321
61.83
27
0.804
179.46
7.722
34.35
0.008
-84.40
0.173
47.18
28
0.647
171.95
14.224
-92.06
0.003
-114.00
0.045
-104.08
29
0.468
167.28
17.900
146.98
0.009
-98.96
0.230
-169.24
29.2
0.440
166.82
17.789
123.51
0.011
-99.31
0.245
-175.41
29.4
0.399
167.70
17.899
100.05
0.010
-89.98
0.263
179.90
29.6
0.380
165.35
17.595
79.78
0.016
-68.23
0.291
175.02
29.8
0.337
165.07
16.941
57.74
0.010
-75.84
0.297
166.30
30
0.306
165.99
16.452
36.28
0.007
-146.43
0.300
158.16
30.2
0.282
165.32
15.515
15.36
0.005
-102.11
0.287
153.01
30.4
0.243
166.41
14.801
-4.24
0.008
-93.97
0.293
148.54
30.6
0.188
172.86
14.021
-24.82
0.011
-78.28
0.301
141.72
30.8
0.160
-176.97
13.350
-43.74
0.004
-132.86
0.274
138.48
31
0.140
-160.53
12.746
-63.98
0.009
-84.49
0.267
134.17
32
0.294
-108.35
9.312
-162.05
0.013
-69.16
0.232
107.88
33
0.465
-114.03
5.954
99.72
0.003
-115.53
0.222
66.80
34
0.606
-122.32
3.266
10.14
0.015
-141.11
0.303
6.06
35
0.657
-124.85
1.550
-74.90
0.004
-141.37
0.430
-38.89
36
0.722
-131.46
0.650
-147.68
0.010
-113.61
0.605
-68.64
37
0.799
-137.43
0.290
152.90
0.006
-27.36
0.722
-92.46
38
0.851
-145.04
0.135
119.98
0.008
-102.47
0.808
-111.31
39
0.859
-147.72
0.034
-45.15
0.001
-29.35
0.861
-126.53
40
0.869
-151.54
0.011
2.17
0.009
-123.73
0.866
-138.77
S11S21
S12S21


Numéro de pièce similaire - FMM5820X

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Eudyna Devices Inc
FMM5820QH EUDYNA-FMM5820QH Datasheet
376Kb / 14P
   Ka-Band Power Amplifier MMIC
More results

Description similaire - FMM5820X

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Eudyna Devices Inc
FMM5826X EUDYNA-FMM5826X Datasheet
413Kb / 13P
   Ka-Band Power Amplifier MMIC
FMM5820QH EUDYNA-FMM5820QH Datasheet
376Kb / 14P
   Ka-Band Power Amplifier MMIC
ESM5804YD EUDYNA-ESM5804YD Datasheet
240Kb / 13P
   K,Ka-Band Power Amplifier MMIC
FMM5804VY EUDYNA-FMM5804VY Datasheet
285Kb / 14P
   K / Ka Band Power Amplifier MMIC
logo
List of Unclassifed Man...
FMM5709VZ ETC1-FMM5709VZ Datasheet
207Kb / 12P
   K/ Ka Band Low Noise Amplifier MMIC
FMM5709X ETC1-FMM5709X Datasheet
106Kb / 9P
   K/Ka Band Low Noise Amplifier MMIC
logo
Eudyna Devices Inc
FMM5703VZ EUDYNA-FMM5703VZ Datasheet
208Kb / 12P
   K / Ka Band Low Noise Amplifier MMIC
logo
TriQuint Semiconductor
TGA4517-EPU TRIQUINT-TGA4517-EPU Datasheet
135Kb / 10P
   Ka-Band Power Amplifier
TGA4517 TRIQUINT-TGA4517 Datasheet
130Kb / 10P
   Ka-Band Power Amplifier
TGA4517 TRIQUINT-TGA4517_15 Datasheet
411Kb / 11P
   Ka Band Power Amplifier
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com