Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

AD5290YRMZ50 Fiches technique(PDF) 7 Page - Analog Devices

No de pièce AD5290YRMZ50
Description  Compact 30V/짹15V 256-Position Digital Potentiometer
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  AD [Analog Devices]
Site Internet  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD5290YRMZ50 Fiches technique(HTML) 7 Page - Analog Devices

Back Button AD5290YRMZ50 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD5290YRMZ50 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD5290YRMZ50 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD5290YRMZ50 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD5290YRMZ50 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD5290YRMZ50 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD5290YRMZ50 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD5290YRMZ50 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD5290YRMZ50 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 11 page
background image
Preliminary Technical Data
AD5290
Rev. Pr C | Page 7 of 11
SPI Interface
Table 4. AD5290 Serial Data-Word Format
B7
B6
B5
B4
B3
B2
B1
B0
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
MSB
LSB
27
20
SDI
CLK
CS
VOUT
1
0
1
0
1
0
1
0
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
RDAC REGISTER LOAD
Figure 3. AD5290 SPI Interface Timing Diagram
(VA = VDD, VB = 0 V, VW = VOUT
)
tCSHO
tCSS
tCL
tCH
tDS
tCSW
tS
tCS1
tCSH1
tCH
SDI
CLK
CS
VOUT
1
0
1
0
1
0
VDD
0
±1LSB
(DATA IN)
Dx
Dx
Figure 2. SPI Interface Detailed Timing Diagram (VA = VDD, VB = 0 V, VW = VOUT
)


Numéro de pièce similaire - AD5290YRMZ50

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Analog Devices
AD5290YRMZ50 AD-AD5290YRMZ50 Datasheet
500Kb / 20P
   Compact 30 V / 15,-15 V 256-Position Digital Potentiometer
REV. C
AD5290YRMZ50-R7 AD-AD5290YRMZ50-R7 Datasheet
500Kb / 20P
   Compact 30 V / 15,-15 V 256-Position Digital Potentiometer
REV. C
More results

Description similaire - AD5290YRMZ50

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Analog Devices
AD5290 AD-AD5290_15 Datasheet
500Kb / 20P
   Compact 30 V / 15 V 256-Position Digital Potentiometer
REV. C
AD5245BRJ50 AD-AD5245BRJ50 Datasheet
687Kb / 20P
   256-Position I2C-Compatible Digital Potentiometer
REV. B
AD5162BRMZ10 AD-AD5162BRMZ10 Datasheet
830Kb / 20P
   Dual, 256-Position, SPI Digital Potentiometer
REV. C
AD5162BRMZ2.5 AD-AD5162BRMZ2.5 Datasheet
830Kb / 20P
   Dual, 256-Position, SPI Digital Potentiometer
REV. C
AD5245 AD-AD5245_15 Datasheet
687Kb / 20P
   256-Position IC-Compatible Digital Potentiometer
REV. B
AD5162 AD-AD5162_15 Datasheet
830Kb / 20P
   Dual, 256-Position, SPI Digital Potentiometer
REV. C
AD5290YRMZ10-R7 AD-AD5290YRMZ10-R7 Datasheet
500Kb / 20P
   Compact 30 V / 15,-15 V 256-Position Digital Potentiometer
REV. C
AD5207 AD-AD5207 Datasheet
664Kb / 16P
   2-Channel, 256-Position Digital Potentiometer
REV. 0
logo
ON Semiconductor
CAT5171 ONSEMI-CAT5171 Datasheet
171Kb / 12P
   256-Position I2C Compatible Digital Potentiometer
August, 2009 ??Rev. 1
logo
Analog Devices
AD5160 AD-AD5160_15 Datasheet
480Kb / 16P
   256-Position SPI-Compatible Digital Potentiometer
REV. C
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com