Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

FQA26N30 Fiches technique(PDF) 2 Page - Fairchild Semiconductor

No de pièce FQA26N30
Description  300V N-Channel MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Site Internet  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQA26N30 Fiches technique(HTML) 2 Page - Fairchild Semiconductor

  FQA26N30 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQA26N30 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQA26N30 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQA26N30 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQA26N30 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQA26N30 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQA26N30 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQA26N30 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
  
 
 
 
 
 
   
    

    !" # $%#&##'( # 
)#*+,-.-Ω, / 
+,0..,0µ -1-/ 
"  !"  ..µ 2%(%(  3
4 %   5   # 


  





B+
 B;+ 
+-*+5-&'*µ(
)**


+
∆B+
$∆
B;+ 
 
5-&'*µ(, &'6

* )'

+$6
5
C8+ 
+-)**++-*+


.
µ(
+-&<*+-.&'6


.*
µ(
5
8B0;
+-)*++-*+


.**
(
5
8B0;,!
+-)*++-*+


.**
(
 
+
8 + 
+-+5-&'*µ(
) *

' *
+
,
  
, 
+-.*+5-.& D'(

* .*<
* .)'

   
+-'*+5-.& D'(

.2


 

5  
+-&'++-*+
-. *E#


&&**
&A2*


  

<&*
''*


,!  

'*
2'

   

 
+-.'*+5-&' '(
,-&'Ω


'*
..*


,

&D*
''*


 

.&*
&'*


 

.&'
&2*

F
 8
+-&<*+5-&' '(
+-.*+


2*
D'

F
8 

.'


F
8

&>


     
5
@ 


&' '
(
5
@7  


.*&
(
+
 + 
+-*+5-&' '(


. '
+

,!, !
+-*+5-&' '(
5$-.**($µ

&A*


F
,!, !

& &

µ


Numéro de pièce similaire - FQA26N30

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Fairchild Semiconductor
FQA20N40 FAIRCHILD-FQA20N40 Datasheet
718Kb / 8P
   400V N-Channel MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FQA20N40 ISC-FQA20N40 Datasheet
363Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
Fairchild Semiconductor
FQA22N30 FAIRCHILD-FQA22N30 Datasheet
769Kb / 8P
   300V N-Channel MOSFET
FQA22P10 FAIRCHILD-FQA22P10 Datasheet
637Kb / 8P
   100V P-Channel MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FQA22P10 ISC-FQA22P10 Datasheet
363Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

Description similaire - FQA26N30

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Fairchild Semiconductor
FQB9N30 FAIRCHILD-FQB9N30 Datasheet
647Kb / 9P
   300V N-Channel MOSFET
FDP46N30 FAIRCHILD-FDP46N30 Datasheet
697Kb / 8P
   300V N-Channel MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
KSMU5N30 KERSEMI-KSMU5N30 Datasheet
1Mb / 8P
   300V N-CHANNEL MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQPF5N30 FAIRCHILD-FQPF5N30 Datasheet
763Kb / 8P
   300V N-Channel MOSFET
FQP5N30 FAIRCHILD-FQP5N30 Datasheet
754Kb / 8P
   300V N-Channel MOSFET
FQB5N30 FAIRCHILD-FQB5N30 Datasheet
770Kb / 9P
   300V N-Channel MOSFET
FQPF14N30 FAIRCHILD-FQPF14N30 Datasheet
717Kb / 8P
   300V N-Channel MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
KSMD2N30 KERSEMI-KSMD2N30 Datasheet
1Mb / 8P
   300V N-CHANNEL MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQP3N30 FAIRCHILD-FQP3N30 Datasheet
708Kb / 8P
   300V N-Channel MOSFET
FQA44N30 FAIRCHILD-FQA44N30 Datasheet
745Kb / 8P
   300V N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com