Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
Selected language     French  ▼
Nom de la pièce
         Description


AN8018SA Datasheet(Fiches technique) 21 Page - Panasonic Semiconductor

Numéro de pièce AN8018SA
Description  1.8-volt 2-channel step-up, step-down, or inverting DC-DC converter control IC
Télécharger  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricant  PANASONIC [Panasonic Semiconductor]
Site Internet  http://www.panasonic.com/industrial/
Logo 

 21 page
background image
21
Voltage Regulators
AN8018SA
s AC Analysis Result
• Simulation circuit
1.19 V
AC
CO1
RO1
FB1
IN
−1
f
 V
Ph
f
 V
Ph
0
20
180
1
10
100M
f
(Hz)
40
60
80
100
120
140
160
100
1k
10k
100k
1M
10M
C
O1 = 0.01 µF
10
1
R
O1 = 10 kΩ
1 k
100
0
20
180
1
10
100M
f
(Hz)
40
60
80
100
120
140
160
100
1k
10k
100k
1M
10M
C
O1 = 1 000 pF
1
1 k
100
10
R
O1 = 10 kΩ
f
 V
BD
f
 V
BD
−80
−60
60
1
10
100M
f
(Hz)
−40
−20
0
20
40
100
1k
10k
100k
1M
10M
C
O1 = 0.01 µF
10
1
R
O1 = 10 kΩ
100
1 k
−80
−60
60
1
10
100M
f
(Hz)
−40
−20
0
20
40
100
1k
10k
100k
1M
10M
C
O1 = 1 000 pF
10
1
R
O1 = 10 kΩ
100
1 k




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 


Datasheet Download



Numéro de composants électroniques

Numéro de pièceDescription des composantsHtml ViewFabricant
AN8049FHN1.8-volt 3-channel step-up step-down and polarity inverting DC-DC converter control IC 1 2 3 4 5 MorePanasonic Semiconductor
AN8049SH1.8-volt 3-channel step-up step-down and polarity inverting DC-DC converter control IC 1 2 3 4 5 MorePanasonic Semiconductor
AN8011S2-channel step-down step-up or inverting use DC-DC converter control IC 1 2 3 4 5 MorePanasonic Semiconductor
AN8017SA1.8-volt 2-channel step-up DC-DC converter control IC 1 2 3 4 5 MorePanasonic Semiconductor
AN8014SStep-down step-up or inverting DC-DC converter control IC 1 2 3 4 5 MorePanasonic Semiconductor
AN8015SHSingle-channel step-down step-up or inverting use DC-DC converter control IC 1 2 3 4 5 MorePanasonic Semiconductor
AN8016NSHSingle-channel 1.8-volt step-up DC-DC converter control IC 1 2 3 4 5 MorePanasonic Semiconductor
AZ340630.8A STEP-DOWN/STEP-UP/INVERTING DC-DC CONVERTER 1 2 3 4 5 MoreList of Unclassifed Manufacturers
AZ34063A1.5A STEP-DOWN/STEP-UP/INVERTING DC-DC CONVERTER 1 2 3 4 5 MoreList of Unclassifed Manufacturers
AZ34063C0.8A STEP-DOWN/STEP-UP/INVERTING DC-DC CONVERTER 1 2 3 4 5 MoreList of Unclassifed Manufacturers

Lien URL

AllDATASHEET vous a-t-il été utile ?   [ DONATE ]  

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Favoris   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved © Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl