Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

GS88236BD-200I Fiches technique(PDF) 3 Page - GSI Technology

No de pièce GS88236BD-200I
Description  512K x 18, 256K x 36 9Mb SCD/DCD Sync Burst SRAMs
Download  37 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  GSI [GSI Technology]
Site Internet  http://www.gsitechnology.com
Logo GSI - GSI Technology

GS88236BD-200I Fiches technique(HTML) 3 Page - GSI Technology

  GS88236BD-200I Datasheet HTML 1Page - GSI Technology GS88236BD-200I Datasheet HTML 2Page - GSI Technology GS88236BD-200I Datasheet HTML 3Page - GSI Technology GS88236BD-200I Datasheet HTML 4Page - GSI Technology GS88236BD-200I Datasheet HTML 5Page - GSI Technology GS88236BD-200I Datasheet HTML 6Page - GSI Technology GS88236BD-200I Datasheet HTML 7Page - GSI Technology GS88236BD-200I Datasheet HTML 8Page - GSI Technology GS88236BD-200I Datasheet HTML 9Page - GSI Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 37 page
background image
GS88218/36BB/D-333/300/250/200/150
Rev: 1.02 10/2004
3/37
© 2002, GSI Technology
Specifications cited are subject to change without notice. For latest documentation see http://www.gsitechnology.com.
165 Bump BGA—x36 Common I/O—Top View (Package D)
123456789
10
11
ANC
AE1
BC
BB
E3
BW
ADSC
ADV
ANC
A
BNC
AE2
BD
BA
CK
GW
G
ADSP
ANC
B
C
DQC
NC
VDDQ
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VDDQ
NC
DQB
C
D
DQC
DQC
VDDQ
VDD
VSS
VSS
VSS
VDD
VDDQ
DQB
DQB
D
E
DQC
DQC
VDDQ
VDD
VSS
VSS
VSS
VDD
VDDQ
DQB
DQB
E
F
DQC
DQC
VDDQ
VDD
VSS
VSS
VSS
VDD
VDDQ
DQB
DQB
F
G
DQC
DQC
VDDQ
VDD
VSS
VSS
VSS
VDD
VDDQ
DQB
DQB
G
HFT
MCL
NC
VDD
VSS
VSS
VSS
VDD
NC
ZQ
ZZ
H
J
DQD
DQD
VDDQ
VDD
VSS
VSS
VSS
VDD
VDDQ
DQA
DQA
J
K
DQD
DQD
VDDQ
VDD
VSS
VSS
VSS
VDD
VDDQ
DQA
DQA
K
L
DQD
DQD
VDDQ
VDD
VSS
VSS
VSS
VDD
VDDQ
DQA
DQA
L
M
DQD
DQD
VDDQ
VDD
VSS
VSS
VSS
VDD
VDDQ
DQA
DQA
M
N
DQD
SCD
VDDQ
VSS
NC
NC
NC
VSS
VDDQ
NC
DQA
N
PNC
NC
A
ATDI
A1
TDO
A
A
A
A17
P
RLBO
NC
A
ATMS
A0
TCK
A
A
A
AR
11 x 15 Bump BGA—13mm x 15 mm Body—1.0 mm Bump Pitch


Numéro de pièce similaire - GS88236BD-200I

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
GSI Technology
GS88236BB-150IV GSI-GS88236BB-150IV Datasheet
1Mb / 35P
   512K x 18, 256K x 36 9Mb SCD/DCD Sync Burst SRAMs
GS88236BB-150V GSI-GS88236BB-150V Datasheet
1Mb / 35P
   512K x 18, 256K x 36 9Mb SCD/DCD Sync Burst SRAMs
GS88236BB-200IV GSI-GS88236BB-200IV Datasheet
1Mb / 35P
   512K x 18, 256K x 36 9Mb SCD/DCD Sync Burst SRAMs
GS88236BB-200V GSI-GS88236BB-200V Datasheet
1Mb / 35P
   512K x 18, 256K x 36 9Mb SCD/DCD Sync Burst SRAMs
GS88236BB-250IV GSI-GS88236BB-250IV Datasheet
1Mb / 35P
   512K x 18, 256K x 36 9Mb SCD/DCD Sync Burst SRAMs
More results

Description similaire - GS88236BD-200I

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
GSI Technology
GS88218BB-V GSI-GS88218BB-V Datasheet
1Mb / 35P
   512K x 18, 256K x 36 9Mb SCD/DCD Sync Burst SRAMs
GS882V18BB GSI-GS882V18BB Datasheet
986Kb / 36P
   512K x 18, 256K x 36 9Mb SCD/DCD Sync Burst SRAMs
GS88218AB GSI-GS88218AB Datasheet
1Mb / 38P
   512K x 18, 256K x 36 9Mb SCD/DCD Sync Burst SRAMs
GS882V37AB GSI-GS882V37AB Datasheet
623Kb / 28P
   256K x 36 9Mb SCD/DCD Sync Burst SRAMs
GS88237BB-V GSI-GS88237BB-V Datasheet
1Mb / 28P
   256K x 36 9Mb SCD/DCD Sync Burst SRAM
GS882V37BB GSI-GS882V37BB Datasheet
1Mb / 27P
   256K x 36 9Mb SCD/DCD Sync Burst SRAM
GS88237BB GSI-GS88237BB Datasheet
760Kb / 29P
   256K x 36 9Mb SCD/DCD Sync Burst SRAM
GS880E18BT GSI-GS880E18BT Datasheet
645Kb / 28P
   512K x 18, 256K x 32, 256K x 36 9Mb Sync Burst SRAMs
GS880F18BT GSI-GS880F18BT Datasheet
599Kb / 27P
   512K x 18, 256K x 32, 256K x 36 9Mb Sync Burst SRAMs
GS881E18T-V GSI-GS881E18T-V Datasheet
1Mb / 36P
   512K x 18, 256K x 32, 256K x 36 9Mb Sync Burst SRAMs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com