Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

GS816118D Fiches technique(PDF) 6 Page - List of Unclassifed Manufacturers

No de pièce GS816118D
Description  1M x 18, 512K x 32, 512K x 36 18Mb Sync Burst SRAMs
Download  36 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Site Internet  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

GS816118D Fiches technique(HTML) 6 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button GS816118D Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers GS816118D Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers GS816118D Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers GS816118D Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers GS816118D Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers GS816118D Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers GS816118D Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers GS816118D Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers GS816118D Datasheet HTML 10Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 36 page
background image
GS816118(T/D)/GS816132(D)/GS816136(T/D)
Specifications cited are subject to change without notice. For latest documentation see http://www.gsitechnology.com.
Rev: 2.13 11/2004
7/36
© 1999, GSI Technology
165 Bump BGA—x36 Common I/O—Top View (Package D)
123456789
10
11
ANC
AE1
BC
BB
E3
BW
ADSC
ADV
ANC
A
BNC
AE2
BD
BA
CK
GW
G
ADSP
ANC
B
C
DQPC
NC
VDDQ
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VDDQ
NC
DQPB
C
D
DQC
DQC
VDDQ
VDD
VSS
VSS
VSS
VDD
VDDQ
DQB
DQB
D
E
DQC
DQC
VDDQ
VDD
VSS
VSS
VSS
VDD
VDDQ
DQB
DQB
E
F
DQC
DQC
VDDQ
VDD
VSS
VSS
VSS
VDD
VDDQ
DQB
DQB
F
G
DQC
DQC
VDDQ
VDD
VSS
VSS
VSS
VDD
VDDQ
DQB
DQB
G
HFT
MCL
NC
VDD
VSS
VSS
VSS
VDD
NC
NC
ZZ
H
J
DQD
DQD
VDDQ
VDD
VSS
VSS
VSS
VDD
VDDQ
DQA
DQA
J
K
DQD
DQD
VDDQ
VDD
VSS
VSS
VSS
VDD
VDDQ
DQA
DQA
K
L
DQD
DQD
VDDQ
VDD
VSS
VSS
VSS
VDD
VDDQ
DQA
DQA
L
M
DQD
DQD
VDDQ
VDD
VSS
VSS
VSS
VDD
VDDQ
DQA
DQA
M
N
DQPD
NC
VDDQ
VSS
NC
NC
NC
VSS
VDDQ
NC
DQPA
N
PNC
NC
A
ATDI
A1
TDO
A
A
A
A17
P
RLBO
NC
A
ATMS
A0
TCK
A
A
A
AR
11 x 15 Bump BGA—13mm x 15 mm Body—1.0 mm Bump Pitch


Numéro de pièce similaire - GS816118D

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
List of Unclassifed Man...
GS816118D-133 ETC-GS816118D-133 Datasheet
1Mb / 40P
   165 Bump BGA-x18 Commom I/O - Top View (Package D)
GS816118D-133I ETC-GS816118D-133I Datasheet
1Mb / 40P
   165 Bump BGA-x18 Commom I/O - Top View (Package D)
GS816118D-150 ETC-GS816118D-150 Datasheet
1Mb / 40P
   165 Bump BGA-x18 Commom I/O - Top View (Package D)
GS816118D-150I ETC-GS816118D-150I Datasheet
1Mb / 40P
   165 Bump BGA-x18 Commom I/O - Top View (Package D)
GS816118D-166 ETC-GS816118D-166 Datasheet
1Mb / 40P
   165 Bump BGA-x18 Commom I/O - Top View (Package D)
More results

Description similaire - GS816118D

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
GSI Technology
GS8160V18AT GSI-GS8160V18AT Datasheet
489Kb / 24P
   1M x 18, 512K x 32, 512K x 36 18Mb Sync Burst SRAMs
GS816018DGT-250I GSI-GS816018DGT-250I Datasheet
255Kb / 25P
   1M x 18, 512K x 32, 512K x 36 18Mb Sync Burst SRAMs
GS816018BT GSI-GS816018BT Datasheet
925Kb / 24P
   1M x 18, 512K x 32, 512K x 36 18Mb Sync Burst SRAMs
GS8160F18T GSI-GS8160F18T Datasheet
544Kb / 22P
   1M x 18, 512K x 32, 512K x 36 18Mb Sync Burst SRAMs
GS8160E18BT-V GSI-GS8160E18BT-V Datasheet
926Kb / 23P
   1M x 18, 512K x 32, 512K x 36 18Mb Sync Burst SRAMs
GS8160EV18AT GSI-GS8160EV18AT Datasheet
490Kb / 24P
   1M x 18, 512K x 32, 512K x 36 18Mb Sync Burst SRAMs
GS8161E18 GSI-GS8161E18 Datasheet
946Kb / 36P
   1M x 18, 512K x 32, 512K x 36 18Mb Sync Burst SRAMs
GS816018BT-V GSI-GS816018BT-V Datasheet
927Kb / 23P
   1M x 18, 512K x 32, 512K x 36 18Mb Sync Burst SRAMs
GS816018 GSI-GS816018 Datasheet
810Kb / 28P
   1M x 18, 512K x 32, 512K x 36 18Mb Sync Burst SRAMs
GS816036DGT-250IV GSI-GS816036DGT-250IV Datasheet
245Kb / 23P
   1M x 18, 512K x 32, 512K x 36 18Mb Sync Burst SRAMs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com