Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
IZ1503 Fiches technique(PDF) 1 Page - Integral Corp. |
|
IZ1503 Fiches technique(HTML) 1 Page - Integral Corp. |
1 / 3 page IZ1503 1 МИКРОСХЕМА УПРАВЛЕНИЯ СВЕТОДИОДАМИ Функции Особенности · Режим однократного включения · Темп вспышки - 4,7 Гц · Заполнение - 1 / 4 · Длительность рабочего цикла - 4,3 секунды · Противофазные выходы · КМОП технология · Низкая потребляемая мощность · Работа от 3В элемента питания · Встроенный RC-генератор · Выход типа «открытый сток» Функциональное описание IZ1503 – цифровая КМОП микросхема управления светодиодами, с одной кнопкой запуска и функцией автоматического отключения. Имеет встроенный RC-генератор с типовой частотой 77 кГц, внутренние токоограничивающие резисторы 75 Ом. Рекомендуемый рабочий ток по выводам светодиодов – 20мА Светодиоды работают в противофазном режиме, с заполнением ј. Длительность одного рабочего цикла – 4,3 секунды. Предусмотрена возможность модификации режима, темпа, заполнения и длительности работы при изготовлении слоя «металл». Конструктивные особенности Микросхема изготавливается в бескорпусном исполнении. Размер кристалла 1,35 x 0,9 мм. Размер контактных площадок 100 x 100 µm, их количество – 9 штук. Подложка кристалла электрически соединена с выводом VDD. Структурная схема RC_генератор Схема управления Формирователь временных интервалов Выходной драйвер OSCI P1 P2 OSCO T1 OUT1 OUT2 Таблица назначения выводов Номер площадки Наименование Назначение 1 VSS Общий вывод 2 P1 Вывод управления (не используется) 3 P2 Вывод управления 4 T1 Тестовый вывод 5 OSCI Выводы RC-генератора 6 OSCO 7 Out1 Выводы светодиодов 8 Out2 9 VÑÑ Вывод питания +3В |
Numéro de pièce similaire - IZ1503 |