Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
2SC1741S Fiches technique(PDF) 3 Page - Rohm |
|
2SC1741S Fiches technique(HTML) 3 Page - Rohm |
3 / 4 page 2SC1741S Transistors Rev.A 3/3 0.5 1 2 5 10 20 50 100 1000 200 500 0.2 0.5 1 0.02 0.05 0.1 Ta =25°C Ta lC/lB =10 COLLECTOR CURRENT : IC (mA) Fig.4 Collector-emitter saturation voltage vs. collector current 500 1000 0.1 200 10 0.2 50 100 0.5 20 12 5 20 10 50 100 200 500 1000 COLLECTOR CURRENT : IC (mA) Ta=100° C 75°C 50°C 25°C 0°C −25° C −50° C VCE =3V Fig.5 DC current gain vs. collector current Fig. 6 Gain bandwidth product vs. emitter current EMITTER CURRENT : IE (mA) Ta =25°C VCE =5V −0.5 −1 −2 −5 −10 −20 −50 50 100 200 500 0.5 1 2 5 10 20 50 5 2 10 20 50 Cib Cob Ta =25°C f =1MHz IE =0A IC =0A COLLECTOR TO BASE VOLTAGE : VCB (V) EMITTER TO BASE VOLTAGE : VEB (V) Fig.7 Collector output capacitance vs. collector-base voltage Emitter input capacitance vs. emitter-base voltage |
Numéro de pièce similaire - 2SC1741S |
|
Description similaire - 2SC1741S |