Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

2SA1767 Fiches technique(PDF) 3 Page - Panasonic Semiconductor

No de pièce 2SA1767
Description  Silicon NPN triple diffusion planer type
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  PANASONIC [Panasonic Semiconductor]
Site Internet  http://www.panasonic.com/industrial/
Logo PANASONIC - Panasonic Semiconductor

2SA1767 Fiches technique(HTML) 3 Page - Panasonic Semiconductor

  2SA1767 Datasheet HTML 1Page - Panasonic Semiconductor 2SA1767 Datasheet HTML 2Page - Panasonic Semiconductor 2SA1767 Datasheet HTML 3Page - Panasonic Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
3
Transistor
2SC1473, 2SC1473A
ICBO — Ta
IEBO — Ta
Area of safe operation (ASO)
0
200
160
40
120
80
1
10
102
103
104
V
CB=250V
Ambient temperature Ta (˚C)
0
200
160
40
120
80
1
10
102
103
104
V
EB=5V
Ambient temperature Ta (˚C)
1
10
100
1000
3
30
300
0.1
0.3
1
3
10
30
100
300
1000
Single pulse
Ta=25˚C
t=10ms
t=1ms
DC
I
CP
I
C
Collector to emitter voltage V
CE
(V)


Numéro de pièce similaire - 2SA1767

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Panasonic Semiconductor
2SA1767 PANASONIC-2SA1767 Datasheet
36Kb / 2P
   Silicon PNP epitaxial planer type
More results

Description similaire - 2SA1767

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Panasonic Semiconductor
2SD1350 PANASONIC-2SD1350 Datasheet
39Kb / 2P
   Silicon NPN triple diffusion planer type
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
2SD2413 BILIN-2SD2413 Datasheet
149Kb / 3P
   Silicon NPN triple diffusion planer type
logo
Panasonic Semiconductor
2SD2215 PANASONIC-2SD2215 Datasheet
49Kb / 2P
   Silicon NPN triple diffusion planar type(Silicon NPN triple diffusion planar type)
2SD2530 PANASONIC-2SD2530 Datasheet
45Kb / 1P
   Silicon NPN triple diffusion planer type Darlington(For power amplification)
2SD2420 PANASONIC-2SD2420 Datasheet
45Kb / 1P
   Silicon NPN triple diffusion planer type Darlington(For power amplification)
2SD2538 PANASONIC-2SD2538 Datasheet
45Kb / 1P
   Silicon NPN triple diffusion planer type Darlington(For power amplification)
2SC3869 PANASONIC-2SC3869 Datasheet
51Kb / 3P
   Silicon NPN triple diffusion type
2SC3187 PANASONIC-2SC3187 Datasheet
36Kb / 2P
   Silicon NPN triple diffusion planer type(For small TV video output)
2SD2413 PANASONIC-2SD2413 Datasheet
37Kb / 2P
   Silicon NPN triple diffusion planer type(For low-frequency output amplification)
2SD1385 PANASONIC-2SD1385 Datasheet
37Kb / 2P
   Silicon NPN triple diffusion planer type(For low-frequency output amplification)
More results


Html Pages

1 2 3


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com