Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

PD1008 Fiches technique(PDF) 3 Page - Nihon Inter Electronics Corporation

No de pièce PD1008
Description  DIODE MODULE 100A/800V
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  NIEC [Nihon Inter Electronics Corporation]
Site Internet  http://www.niec.co.jp
Logo NIEC - Nihon Inter Electronics Corporation

PD1008 Fiches technique(HTML) 3 Page - Nihon Inter Electronics Corporation

  PD1008 Datasheet HTML 1Page - Nihon Inter Electronics Corporation PD1008 Datasheet HTML 2Page - Nihon Inter Electronics Corporation PD1008 Datasheet HTML 3Page - Nihon Inter Electronics Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image


Numéro de pièce similaire - PD1008

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Nihon Inter Electronics...
PD1008 NIEC-PD1008 Datasheet
155Kb / 2P
   100A Avg 800 Volts
More results

Description similaire - PD1008

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Nihon Inter Electronics...
PT1018 NIEC-PT1018 Datasheet
142Kb / 3P
   DIODE MODULE 100A/800V
PT100S8 NIEC-PT100S8 Datasheet
51Kb / 5P
   DIODE MODULE 100A/800V
PE1008N NIEC-PE1008N Datasheet
196Kb / 3P
   DIODE MODULE 100A/800V
PCH1008 NIEC-PCH1008 Datasheet
252Kb / 5P
   THYRISTOR MODULE 100A/800V
PGH1008AM NIEC-PGH1008AM Datasheet
239Kb / 4P
   THYRISTOR MODULE 100A / 800V
PDT1008 NIEC-PDT1008 Datasheet
257Kb / 5P
   THYRISTOR MODULE 100A / 800V
PT50S8 NIEC-PT50S8 Datasheet
50Kb / 5P
   DIODE MODULE 50A/800V
PT768 NIEC-PT768 Datasheet
137Kb / 3P
   DIODE MODULE 75A/800V
PC308 NIEC-PC308 Datasheet
189Kb / 3P
   DIODE MODULE 30A/800V
PC2008 NIEC-PC2008 Datasheet
204Kb / 3P
   DIODE MODULE 200A/800V
More results


Html Pages

1 2 3


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com