Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

GS881Z36BT-300T Fiches technique(PDF) 8 Page - GSI Technology

No de pièce GS881Z36BT-300T
Description  9Mb Pipelined and Flow Through Synchronous NBT SRAM
Download  39 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  GSI [GSI Technology]
Site Internet  http://www.gsitechnology.com
Logo GSI - GSI Technology

GS881Z36BT-300T Fiches technique(HTML) 8 Page - GSI Technology

Back Button GS881Z36BT-300T Datasheet HTML 4Page - GSI Technology GS881Z36BT-300T Datasheet HTML 5Page - GSI Technology GS881Z36BT-300T Datasheet HTML 6Page - GSI Technology GS881Z36BT-300T Datasheet HTML 7Page - GSI Technology GS881Z36BT-300T Datasheet HTML 8Page - GSI Technology GS881Z36BT-300T Datasheet HTML 9Page - GSI Technology GS881Z36BT-300T Datasheet HTML 10Page - GSI Technology GS881Z36BT-300T Datasheet HTML 11Page - GSI Technology GS881Z36BT-300T Datasheet HTML 12Page - GSI Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 39 page
background image
GS881Z18B(T/D)/GS881Z32B(T/D)/GS881Z36B(T/D)
Rev: 1.04 10/2004
8/39
© 2002, GSI Technology
Specifications cited are subject to change without notice. For latest documentation see http://www.gsitechnology.com.
165 Bump BGA—x36 Common I/O—Top View (Package D)
123456789
10
11
ANC
AE1
BC
BB
E3
CKE
ADV
A
ANC
A
BNC
AE2
BD
BA
CK
W
G
ANC
B
C
DQPC
NC
VDDQ
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VDDQ
NC
DQPB
C
D
DQC
DQC
VDDQ
VDD
VSS
VSS
VSS
VDD
VDDQ
DQB
DQB
D
E
DQC
DQC
VDDQ
VDD
VSS
VSS
VSS
VDD
VDDQ
DQB
DQB
E
F
DQC
DQC
VDDQ
VDD
VSS
VSS
VSS
VDD
VDDQ
DQB
DQB
F
G
DQC
DQC
VDDQ
VDD
VSS
VSS
VSS
VDD
VDDQ
DQB
DQB
G
HFT
MCH
NC
VDD
VSS
VSS
VSS
VDD
NC
NC
ZZ
H
J
DQD
DQD
VDDQ
VDD
VSS
VSS
VSS
VDD
VDDQ
DQA
DQA
J
K
DQD
DQD
VDDQ
VDD
VSS
VSS
VSS
VDD
VDDQ
DQA
DQA
K
L
DQD
DQD
VDDQ
VDD
VSS
VSS
VSS
VDD
VDDQ
DQA
DQA
L
M
DQD
DQD
VDDQ
VDD
VSS
VSS
VSS
VDD
VDDQ
DQA
DQA
M
N
DQPD
NC
VDDQ
VSS
NC
NC
NC
VSS
VDDQ
NC
DQPA
N
PNC
NC
A
ATDI
A1
TDO
A
A
ANC
P
RLBO
NC
A
ATMS
A0
TCK
A
A
A
AR
11 x 15 Bump BGA—13 mm x 15 mm Body—1.0 mm Bump Pitch


Numéro de pièce similaire - GS881Z36BT-300T

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
GSI Technology
GS881Z36BT-150IV GSI-GS881Z36BT-150IV Datasheet
1Mb / 37P
   9Mb Pipelined and Flow Through Synchronous NBT SRAM
GS881Z36BT-150V GSI-GS881Z36BT-150V Datasheet
1Mb / 37P
   9Mb Pipelined and Flow Through Synchronous NBT SRAM
GS881Z36BT-200IV GSI-GS881Z36BT-200IV Datasheet
1Mb / 37P
   9Mb Pipelined and Flow Through Synchronous NBT SRAM
GS881Z36BT-200V GSI-GS881Z36BT-200V Datasheet
1Mb / 37P
   9Mb Pipelined and Flow Through Synchronous NBT SRAM
GS881Z36BT-250IV GSI-GS881Z36BT-250IV Datasheet
1Mb / 37P
   9Mb Pipelined and Flow Through Synchronous NBT SRAM
More results

Description similaire - GS881Z36BT-300T

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
GSI Technology
GS880Z18-V GSI-GS880Z18-V Datasheet
933Kb / 24P
   9Mb Pipelined and Flow Through Synchronous NBT SRAM
GS882Z18BB-V GSI-GS882Z18BB-V Datasheet
1Mb / 33P
   9Mb Pipelined and Flow Through Synchronous NBT SRAM
GS882ZV18BB GSI-GS882ZV18BB Datasheet
881Kb / 33P
   9Mb Pipelined and Flow Through Synchronous NBT SRAM
GS880ZV18BT GSI-GS880ZV18BT Datasheet
573Kb / 23P
   9Mb Pipelined and Flow Through Synchronous NBT SRAM
GS882Z18B GSI-GS882Z18B Datasheet
621Kb / 34P
   9Mb Pipelined and Flow Through Synchronous NBT SRAM
GS880Z18BT GSI-GS880Z18BT Datasheet
591Kb / 24P
   9Mb Pipelined and Flow Through Synchronous NBT SRAM
GS881Z18AT GSI-GS881Z18AT Datasheet
707Kb / 31P
   9Mb Pipelined and Flow Through Synchronous NBT SRAM
GS881Z18BT-V GSI-GS881Z18BT-V Datasheet
1Mb / 37P
   9Mb Pipelined and Flow Through Synchronous NBT SRAM
GS882Z18AB GSI-GS882Z18AB Datasheet
892Kb / 35P
   9Mb Pipelined and Flow Through Synchronous NBT SRAM
GS880Z18AT-133 GSI-GS880Z18AT-133 Datasheet
753Kb / 25P
   9Mb Pipelined and Flow Through Synchronous NBT SRAM
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com