Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
GS881Z36BD-200 Fiches technique(PDF) 8 Page - GSI Technology |
|
GS881Z36BD-200 Fiches technique(HTML) 8 Page - GSI Technology |
8 / 39 page GS881Z18B(T/D)/GS881Z32B(T/D)/GS881Z36B(T/D) Rev: 1.04 10/2004 8/39 © 2002, GSI Technology Specifications cited are subject to change without notice. For latest documentation see http://www.gsitechnology.com. 165 Bump BGA—x36 Common I/O—Top View (Package D) 123456789 10 11 ANC AE1 BC BB E3 CKE ADV A ANC A BNC AE2 BD BA CK W G ANC B C DQPC NC VDDQ VSS VSS VSS VSS VSS VDDQ NC DQPB C D DQC DQC VDDQ VDD VSS VSS VSS VDD VDDQ DQB DQB D E DQC DQC VDDQ VDD VSS VSS VSS VDD VDDQ DQB DQB E F DQC DQC VDDQ VDD VSS VSS VSS VDD VDDQ DQB DQB F G DQC DQC VDDQ VDD VSS VSS VSS VDD VDDQ DQB DQB G HFT MCH NC VDD VSS VSS VSS VDD NC NC ZZ H J DQD DQD VDDQ VDD VSS VSS VSS VDD VDDQ DQA DQA J K DQD DQD VDDQ VDD VSS VSS VSS VDD VDDQ DQA DQA K L DQD DQD VDDQ VDD VSS VSS VSS VDD VDDQ DQA DQA L M DQD DQD VDDQ VDD VSS VSS VSS VDD VDDQ DQA DQA M N DQPD NC VDDQ VSS NC NC NC VSS VDDQ NC DQPA N PNC NC A ATDI A1 TDO A A ANC P RLBO NC A ATMS A0 TCK A A A AR 11 x 15 Bump BGA—13 mm x 15 mm Body—1.0 mm Bump Pitch |
Numéro de pièce similaire - GS881Z36BD-200 |
|
Description similaire - GS881Z36BD-200 |